Part Name
         Description
BL9148B

 BL9148B ( 9 Page)


BELLING
100% 
Zoom Out Zoom In
   
 1 page
background image
红外遥控发射电路BL9148B
http://www.belling.com.cn
- 1 -
8/24/2006
Total 9 Pages
Wrote by dipeng
红外遥控发射电路 BL9148B
一.
..
.
产品概述:
BL9148B 是用作通用红外遥控发射器的 CMOS 大规模集成电路。
该电路与 BL9149 相配可以完成 10 个功能控制。与 BL9150 相配可以完成 18 个功能控
制。可发射的指令达 75 个,其中 63 个是连续指令,可多键组合;12 个是单发指令,只能
单键使用。
二.
..
.
基本特性和用途:
BL9148B 采用 Belling 1.2 CMOS 工艺制造,可用于音响、空调、玩具等各种电器设备
的遥控操作。
三.
..
.
产品特点:
电源电压范围较宽:2.2V~5.5V。
CMOS 工艺保证了极低的功耗。
可多键组合。
外围元件少。
码位与其他模式兼容。
只需外接 LC 或是陶瓷振荡器即可以产生振荡。
四.
..
.
管脚定义
BL9148B 采用 DIP16 封装形式。
GND
XT
XTB
K
1
K
2
K
3
K
4
K
5
K
6
T
1
T
2
T
3
CODE
TESTB
Tx
OUT
V
DD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DIP 16 PIN
管脚号
符号
输入/输
功能描述
1
GND
2,3
XT,XTB
振荡端
连接 455KHz 晶振等产生振荡
(内建反馈电阻)
4 ~ 9
K
1 ~
K
6
In
键输入
键盘矩阵键输入端
10 ~ 12
T
1 ~
T
3
Out
时序输出
键盘矩阵的时序信号输出



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download




Link URL

Sponsor of Alldatasheet


Alldistributor will be your best source to find out the prices for your daily purchasing of Electronic Components.
Alldistributor.com

World wide Buy/Sell Semiconductor & Electronic components on-line marketplace for Brokers and Distributors.
IC2IC.com

Korean Buy/Sell Semiconductor & Electronic components on-line marketplace for Brokers and Distributors.
ICpart.com

Chinese Marketplace to Buy/Sell Semiconductor Electronic components on-line for Brokers and Distributors.
IC5858.com

Japanese Buy/Sell Semiconductor & Electronic components on-line marketplace for Brokers and Distributors.
ICBAIBAI.com

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Partner program   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2013    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl