Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

UCC28502 Datasheet(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Part # UCC28502
Description  BICMOS PFC/PWM COMBINATION CONTROLLER
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UCC28502 Datasheet(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  UCC28502 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UCC28502 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UCC28502 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UCC28502 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UCC28502 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UCC28502 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UCC28502 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UCC28502 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UCC28502 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 31 page
background image
UCC28500, UCC28501, UCC28502, UCC28503
UCC38500, UCC38501, UCC38502, UCC38503
SLUS419C − AUGUST 1999 − REVISED NOVEMBER 2001
2
www.ti.com
absolute maximum ratings over operating free-air temperature (unless otherwise noted)†}
Supply Voltage VCC
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gate Drive Current
Continuous
0.2 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulsed
1.2 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input Voltage
ISENSE1, ISENSE2, MOUT, VSENSE, OVP/ENBL
10 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAI, MOUT, CT
8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PKLMT, VERR
5 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input Current
RSET, RT, IAC, PKLMT, ENA
10 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VCC (no switching)
20 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Negative Voltage GT1, GT2, PKLMT, MOUT
–0.5 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Dissipation
1 W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature Tstg
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junction temperature TJ
−55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature (soldering, 10 sec)
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under recommended operating conditions is not implied.
Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
‡ Currents are positive into, negative out of the specified terminal. Consult Packaging Section of Databook for thermal limitations and
considerations of packages. All voltages are referenced to GND.
AVAILABLE OPTIONS
PFC THRESHOLD
PACKAGED DEVICES
TJ
UVLO TURN−ON
THRESHOLD (V)
UVLO2
HYSTERESIS
(V)
PLASTIC DIP
(N)
SMALL OUTLINE
(DW)
16
1.2
UCC28500N
UCC28500DW
–40
°C to 85°C
10.5
1.2
UCC28501N
UCC28501DW
–40
°C to 85°C
16
3.0
UCC28502N
UCC28502DW
10.5
3.0
UCC28503N
UCC28503DW
16
1.2
UCC38500N
UCC38500DW
0
°C to 70°C
10.5
1.2
UCC38501N
UCC38501DW
0
°C to 70°C
16
3.0
UCC38502N
UCC38502DW
10.5
3.0
UCC38503N
UCC38503DW
The DW package is available taped and reeled. Add TR suffix to device type (e.g. UCC38500DWTR)
to order quantities of 2000 devices per reel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
VAOUT
RT
VSENSE
OVP/ENBL
CT
GND
VERR
ISENSE2
VCC
GT2
VREF
VFF
IAC
MOUT
ISENSE1
CAOUT
PKLMT
SS2
GT1
PWRGND
N PACKAGE
(TOP VIEW)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
VAOUT
RT
VSENSE
OVP/ENBL
CT
GND
VERR
ISENSE2
VCC
GT2
VREF
VFF
IAC
MOUT
ISENSE1
CAOUT
PKLMT
SS2
GT1
PWRGND
DW PACKAGE
(TOP VIEW)


Similar Part No. - UCC28502

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
UCC28502 TI-UCC28502 Datasheet
91Kb / 8P
[Old version datasheet]   BiCMOS PFC/PWM Combination Controller
UCC28502 TI1-UCC28502 Datasheet
914Kb / 35P
[Old version datasheet]   BiCMOS PFC/PWM COMBINATION CONTROLLER
More results

Similar Description - UCC28502

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
UCC28500-12 TI1-UCC28500-12 Datasheet
914Kb / 35P
[Old version datasheet]   BiCMOS PFC/PWM COMBINATION CONTROLLER
UCC18500 TI-UCC18500 Datasheet
91Kb / 8P
[Old version datasheet]   BiCMOS PFC/PWM Combination Controller
logo
Fairchild Semiconductor
FAN4800AU FAIRCHILD-FAN4800AU Datasheet
987Kb / 20P
   PFC/ PWM Controller Combination
AN-8027 FAIRCHILD-AN-8027 Datasheet
620Kb / 17P
   PFCPWM Combination Controller
FAN4800A FAIRCHILD-FAN4800A_09 Datasheet
647Kb / 24P
   PFC/PWM Controller Combination
FAN4800AS FAIRCHILD-FAN4800AS Datasheet
583Kb / 19P
   PFC/PWM Controller Combination
FAN4800AUN FAIRCHILD-FAN4800AUN Datasheet
987Kb / 20P
   PFC/ PWM Controller Combination
FAN4800A FAIRCHILD-FAN4800A Datasheet
659Kb / 24P
   PFC/PWM Controller Combination
FAN3988IL6X-F113 FAIRCHILD-FAN3988IL6X-F113 Datasheet
992Kb / 21P
   PFC/ PWM Controller Combination
logo
Texas Instruments
UCC28521 TI1-UCC28521_16 Datasheet
790Kb / 34P
[Old version datasheet]   ADVANCED PFC/PWM COMBINATION CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com