Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SG-710PHK Datasheet(PDF) 2 Page - Epson ToYoCom

Part # SG-710PHK
Description  Crystal oscillator
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Direct Link  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo EPSONTOYOCOM - Epson ToYoCom

SG-710PHK Datasheet(HTML) 2 Page - Epson ToYoCom

  SG-710PHK Datasheet HTML 1Page - Epson ToYoCom SG-710PHK Datasheet HTML 2Page - Epson ToYoCom  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
38
■仕 様(特性)
項     目
記 号
仕        様
条      件
-0.5 V∼+7.0 V
3.3 V±0.3 V
5.0 V±0.5 V
±
5× 10-6 /年 Max.
出力周波数範囲
電 源 電 圧
周 波 数 安 定 度
消 費 電 流
デ ュ ー テ ィ
ディセーブル時電流
出 力 上 昇 時 間
出 力 下 降 時 間
発 振 開 始 時 間
経 時 変 化
fO
VDD-GND
VDD
TSTG
TOPR
 f/fO
lOP
tW /t
VOH
VOL
CL
VIH
VIL
lOE
tTLH
tTHL
tOSC
fa
保 存 温 度
動 作 温 度
温 度 範 囲
最 大 供 給 電 圧
動 作 電 圧
SG-710PTW
SG-710STW
SG-710PHW
SG-710SHW
10 ms Max.
30 mA Max.
67.0001MHz
∼135.0000MHz
80.0001MHz∼135.0000MHz
-20 ˚C∼+70 ˚C
-40 ˚C∼+85 ˚C
B: ±50× 10-6 C: ±100× 10-6
0.8 V Max.
2.0 V Min.
45 mA Max.
28 mA Max.
40 %∼60 %
0.4 V Max.
無負荷 (fo=Max. 値 )
CMOS負荷:1 /2VDDレベル
Ta=+25 ˚C, VDD=5 V /3.3 V, 初年度
最小値動作電圧のtを0とする
OE,ST端子
f0≦135 MHz
f0≦90 MHz
f0≦135 MHz
f0≦125 MHz
単品での保存
OE,ST端子
OE=GND (P*W)
出力負荷条件( CMOS)
SG-710PCW
SG-710SCW
40 %∼60 %
16 mA Max.
スタンバイ時電流
50 µA Max.
ST=GND (S*W)
VDD-0.4 V Min.
0.7 VDD Min.
0.2 VDD Max.
2.0 ns Max.
4.0 ns Max.
“H”レベル出力電圧
“L”レベル出力電圧
“H”レベル入力電圧
“L”レベル入力電圧
3.0 ns Max.
TTL負荷:1.4 Vレベル
IOH=-16 mA(*TW/*HW)/-8 mA(*CW)
IOL=16 mA(*TW/*HW)/8 mA(*CW)
2.0 ns Max.
4.0 ns Max.
3.0 ns Max.
3.0 ns Max.
3.0 ns Max.
15 pF
25 pF
15 pF
15 pF
5 TTL + 15 pF
TTL負荷: 0.8 V → 2.0 V, CL=Max.
TTL負荷: 0.4 V → 2.4 V, CL=Max.
CMOS負荷: 20% VDD → 80% VDD, CL=Max.
TTL負荷: 2.0 V → 0.8 V, CL=Max.
TTL負荷: 2.4 V → 0.4 V, CL=Max.
CMOS負荷: 80% VDD → 20% VDD, CL=Max.
-55 ˚C∼+125 ˚C
lST
-20 ˚C∼+70 ˚C
±
20× 10-6 Max.
耐 衝 撃 性
S.R.
硬木上750 mm × 3回または
29400 m/s2
× 0.3 ms × 1/2 Sine Wave × 3
方向
M: ±100× 10-6
-40 ˚C∼+80 ˚C
P.31製品別周波数帯を参照してください
P.31製品別周波数帯を参照してください
Crystal oscillator


Similar Part No. - SG-710PHK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Epson Company
SG-710PHK EPSON-SG-710PHK Datasheet
124Kb / 2P
   HIGH-FREQUENCY CRYSTAL OSCILLATOR
More results

Similar Description - SG-710PHK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vectron International, ...
PX-340 VECTRON-PX-340_11 Datasheet
254Kb / 4P
   Crystal Oscillator
logo
Epson ToYoCom
SG-771PCD EPSONTOYOCOM-SG-771PCD Datasheet
366Kb / 2P
   CRYSTAL OSCILLATOR
SG-8002JC EPSONTOYOCOM-SG-8002JC Datasheet
533Kb / 4P
   CRYSTAL OSCILLATOR
SG-8002LB EPSONTOYOCOM-SG-8002LB Datasheet
491Kb / 4P
   CRYSTAL OSCILLATOR
TCO-7085X1A EPSONTOYOCOM-TCO-7085X1A Datasheet
359Kb / 2P
   CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Vectron International, ...
PX-7000-DAC-D VECTRON-PX-7000-DAC-D Datasheet
449Kb / 6P
   Crystal Oscillator
logo
Epson Company
SG-8002CE EPSON-SG-8002CE Datasheet
576Kb / 6P
   CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Motorola, Inc
MC12061 MOTOROLA-MC12061 Datasheet
96Kb / 9P
   Crystal Oscillator
logo
Epson Company
SG-8003CG-PCB EPSON-SG-8003CG-PCB Datasheet
1Mb / 3P
   CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Vectron International, ...
PX-571 VECTRON-PX-571 Datasheet
1Mb / 8P
   Crystal Oscillator
logo
NIHON DEMPA KOGYO
NH37M28LN NDK-NH37M28LN Datasheet
695Kb / 1P
   Crystal Oscillator
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com