Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SPG-8651A Datasheet(PDF) 1 Page - Epson ToYoCom

Part # SPG-8651A
Description  Crystal oscillator
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Direct Link  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo EPSONTOYOCOM - Epson ToYoCom

SPG-8651A Datasheet(HTML) 1 Page - Epson ToYoCom

  SPG-8651A Datasheet HTML 1Page - Epson ToYoCom SPG-8651A Datasheet HTML 2Page - Epson ToYoCom  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SPGシリーズ
■仕 様(特性)
■RESETタイミング
■電気的特性
■回路構成図
 分周IC(振動子は内蔵されておりません)
プログラマブル水晶発振器
●57種類の周波数出力を選択可能
●C-MOS ICによる低消費電流
●実装容易なDIP 16pin形状
項  目
記 号
仕      様
備    考
機  種  名
電 源
電 圧
ハンダ付け条件(リード部)
源 振 周 波 数
保 存 温 度
動 作 温 度
温 度
範 囲
最 大 供 給 電 圧
動 作 電 圧
fO
VDD-GND
VDD
TSTG
TOPR
TSOL
lop
S.R.
 f /fO
fa
周 波 数 精 度
周波数温度特性
周波数電圧特性
経 時 変 化
8640AN 8640BN 8640CN 8650A 8650B 8650C 8650E
8651A 8651B 8651E
600kHz
1MHz
768kHz
60kHz
100kHz
96kHz 32.768KHz
32.768kHz
60kHz
100kHz
−0.3V∼+7.0V
ー55℃∼+125℃
5.0±0.5V
ー30℃∼+80℃
+10/ー120ppm
ー10℃∼+60℃
260℃以下×10秒以内
パッケージ部 150℃以下
±100ppm
±50ppm
±5ppm max.(硬木上50cm×3回)
ー10℃∼+70℃
±20ppm ±10ppm ±20ppm
±10ppm
±5ppm
±3ppm/年 max.
1.5mA max.
2.0mA max.
1.0mA max.
±5ppm max.(硬木上75cm×3回)
±10ppm max.   (硬木上75cm×3回)
無負荷時
VDD=5V,Ta=25℃, 初年度
VDD=4.5V∼5.5V
VDD=5V,Ta=25℃
VDD=5V
出力周波数は次頁参照
±5ppm
±5ppm /年 max.
消 費 電 流
耐 衝 撃 性
0.5mA max.
項  目
記 号
仕     様
備   考
機 種 名
8650 O
入力クロック周波数
消 費 電 流
1MHz max.
約2mA
無負荷時
lop
デ ュー テ ィ
“ L”入力電圧
“H”入力電圧
項  目
記 号
備   考
単 位
Min Typ Max
“ L”入力電流(Reset)
“H”入力電流(Reset)
“ L”入力電流
(Reset以外の入力端子)
“H”入力電流
(Reset以外の入力端子)
“ L”出力電圧
“H”出力電圧
“ L”出力電流
“H”出力電流
最小リセットパルス幅
リセット遅延時間
リセット解除同期誤差
外部信号入力周波数
外部信号入力パルス幅
発振開始時間
出力上昇時間
出力下降時間
VIL
VIH
IRL
IRH
IIL
IIH
VOL
VOH
IOL
IOH
tTLH
tTHL
tRW
tR
tE
FIN
tIN
tOSC
※1
−30
0.8
V
VDD
VDDー1.0
−5
μA
V
μA
mA
ns
μs
μs
s
Hz
0.5
30
0.4
−40
60
50
60
1.0
1M
tW
※2
tW-1/2t0
0.5
※1 to=源振周期  ※2 tw=設定周波数の1/2周期
※3 VDD=0
4.5Vに1ms以上、4.5V時のtを0とする。    
0.2
Reset=GND
Reset=VDD
IOL=1.6mA
IOH=−40μA
VOL=0.4V
VOH=VDD−1.0V
1/3,1/5分周時除く
8640N のみ
※3
−0.5
VDDー1.0
1.6
30
25
40
1.0
※8651系の周波数精度は出荷保証時の規格です。
(VDD=5V±0.5V,Ta=−10∼+70
C  CL≦15pF)
RESET 入力
50%
RESET
tRW
出力波形
80%VDD
20%VDD
tTHL
tTLH
tR
tE
tW
VOL
VOH
VDD
1/2VDD
GND
EXC.CSEL. RESET
TEST
8640N
CTL1∼3
CTL4∼6
OUT
O
S
C
CSEL
1/1∼1/12
Program
Divider
1/1∼1/10
Program
Divider
FOUT
12
13
14
10
9
5
6
7
2
3
4
11
プルアップ、プルダウン抵抗400kΩ
(typ)
CLOCK
RESET
TEST
CTL4∼6
OUT
CTL1∼3
12
13
14
10
5
6
7
2
3
4
ENABLE
9
SPG-8650Oのみ
1/1∼1/2
Program
Divider
1/1∼1/10
7
Program
Divider
原 寸 大
7
49
Crystal oscillator


Similar Part No. - SPG-8651A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Epson ToYoCom
SPG-8651A EPSONTOYOCOM-SPG-8651A Datasheet
444Kb / 2P
   SPG-8650
More results

Similar Description - SPG-8651A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vectron International, ...
PX-340 VECTRON-PX-340_11 Datasheet
254Kb / 4P
   Crystal Oscillator
logo
Epson ToYoCom
SG-771PCD EPSONTOYOCOM-SG-771PCD Datasheet
366Kb / 2P
   CRYSTAL OSCILLATOR
SG-8002JC EPSONTOYOCOM-SG-8002JC Datasheet
533Kb / 4P
   CRYSTAL OSCILLATOR
SG-8002LB EPSONTOYOCOM-SG-8002LB Datasheet
491Kb / 4P
   CRYSTAL OSCILLATOR
TCO-7085X1A EPSONTOYOCOM-TCO-7085X1A Datasheet
359Kb / 2P
   CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Vectron International, ...
PX-7000-DAC-D VECTRON-PX-7000-DAC-D Datasheet
449Kb / 6P
   Crystal Oscillator
logo
Epson Company
SG-8002CE EPSON-SG-8002CE Datasheet
576Kb / 6P
   CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Motorola, Inc
MC12061 MOTOROLA-MC12061 Datasheet
96Kb / 9P
   Crystal Oscillator
logo
Epson Company
SG-8003CG-PCB EPSON-SG-8003CG-PCB Datasheet
1Mb / 3P
   CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Vectron International, ...
PX-571 VECTRON-PX-571 Datasheet
1Mb / 8P
   Crystal Oscillator
logo
NIHON DEMPA KOGYO
NH37M28LN NDK-NH37M28LN Datasheet
695Kb / 1P
   Crystal Oscillator
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com