Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

YD2368 Datasheet(PDF) 3 Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD

Part # YD2368
Description  DC/DC
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  YOUDA [Wuxi Youda electronics Co.,LTD]
Direct Link  http://www.e-youda.com/
Logo YOUDA - Wuxi Youda electronics Co.,LTD

YD2368 Datasheet(HTML) 3 Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD

  YD2368 Datasheet HTML 1Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD YD2368 Datasheet HTML 2Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD YD2368 Datasheet HTML 3Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD YD2368 Datasheet HTML 4Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD YD2368 Datasheet HTML 5Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD YD2368 Datasheet HTML 6Page - Wuxi Youda electronics Co.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
友达集成电路
YD2368
推荐工作条件(除非特别说明外,Vcc=6V,Tamb=25℃)
参数名称
符号
测试条件
最小
最大
单位
工作电压
V+
3.6
32
V
反馈电阻
Rnf
100
-
振荡电容
Ct
220
22000
pF
振荡电阻
Rt
10
100
振荡频率
Fosc
5
350
kHz
电特性(除非特别说明外,Vcc=6V,Rt=33kΩ,Ct=1000pF,Tamb=25℃)
基准电压回路
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
参考电压
Vref
Ior=1mA
2.45
2.5
2.55
V
线性调整
Line
V+=3.6~32V,Ior=1mA
-
6.8
20.7
mV
负载调整
Load
Ior=0.1~5mA
-
5
30
mV
振荡回路
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
振荡频率
Fosc
85
105
125
kHz
振荡特性 1
V+=3.6~32V
-
1
-
%
振荡特性 2
Tamb=40~85℃
-
5
-
%
误差放大回路
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
基准电压
Vb
0.51
0.52
0.53
V
输入偏置电流
Ib
-
5
100
nA
开环增益
Av
-
90
-
dB
增益带宽
Gb
-
0.6
-
MHz
最大输出电压
Voh
Vref-0.2
-
-
V
最小输出电压
Vol
-
-
200
mV
输出电流
Io
Vom=1V
40
85
200
μ
V
无锡友达电子有限公司
第三页
共六页
网址:www.e-youda.com


Similar Part No. - YD2368

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD2025 YOUDA-YD2025 Datasheet
157Kb / 4P
   2.3W STEREO AUDIO AMPLIFIER
YD2025A YOUDA-YD2025A Datasheet
82Kb / 4P
   2.4W STEREO AUDIO POWER AMP
YD2025D YOUDA-YD2025D Datasheet
161Kb / 4P
   1.3W STEREO AUDIO AMPLIFIER
YD2025H YOUDA-YD2025H Datasheet
150Kb / 4P
   2.4W STEREO AUDIO AMPLIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
YD202EW110R ETC1-YD202EW110R Datasheet
743Kb / 6P
   PULSE CAPACITORS FOR FLASH LAMP APPLICATIONS
More results

Similar Description - YD2368

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Bookly Micro electronic
BM0750HV BOOKLY-BM0750HV Datasheet
807Kb / 3P
   DC-DC
logo
Sanyo Semicon Device
CPH5809 SANYO-CPH5809 Datasheet
56Kb / 5P
   DC / DC
logo
AIMTEC
AME15-MJZ AIMTEC-AME15-MJZ Datasheet
505Kb / 3P
   AC-DC / DC-DC Converter
AME20-VZ AIMTEC-AME20-VZ Datasheet
550Kb / 5P
   AC-DC / DC-DC Converter
logo
Linkage Goston Electron...
SM32106E LINKAGE-SM32106E Datasheet
1Mb / 7P
   DC-DC-DC adjustable chip
logo
AIMTEC
AME5-VZ AIMTEC-AME5-VZ Datasheet
587Kb / 3P
   AC-DC / DC-DC Converter
AME25-CVZ AIMTEC-AME25-CVZ Datasheet
655Kb / 6P
   AC-DC / DC-DC Converter
AME25-MJZ AIMTEC-AME25-MJZ Datasheet
551Kb / 5P
   AC-DC / DC-DC Converter
AMEL10-CJZ AIMTEC-AMEL10-CJZ Datasheet
620Kb / 3P
   AC-DC / DC-DC Converter
AMEL15-CJZ AIMTEC-AMEL15-CJZ Datasheet
757Kb / 5P
   AC-DC / DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com