Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MW500C-1194 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MW500C-1194
Description  VCO
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MW500C-1194 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MW500C-1194 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MW500C-1194 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
INTERNIX NEWSLETTER NO.88
82
VCO 製品
マイクロネティクス社
会社概要
 マイクロネティクス社(以下 MNETX 社)は、ワイヤレス、宇宙、
軍用アプリケーション(衛星通信、電子戦争、カウンタ・メイジャ)
などのアプリケーションにマイクロ波、無線周波数(RF)部品、
統合型サブ・アセンブリの製造のほか、通信およびインターネット
用設備装置中のコミュニケーション・シグナルの強さ、耐久性、正
確 さ な ど を テ ス ト す る 装 置 や 部 品 も 設 計 ・ 製 造 し て い ま す。
MNETX 社初の工場および本社オフィスは、米国ニューハンプシャ
州ハドソン市にあり、31,000 平方フィートの広さです。
 MNETX 社 は、1999 年 1 月、スイッチ・フィルタ製品グループと
なった Microwave & Video Systems (MVS) を買収しました。この製
造工場は、コネチカット州ダンベリ市にあります。また、2002 年
3 月には、マサチューセッツ州トップスフィルド市にある Enon
Microwave, Inc を買収し、大パワー・マイクロ波制御部品の専門知
識を MNETX 社に導入することになりました。さらに、2003 年 1 月、
ニュージャージ州のフェアフィルド市にある Microwave Concepts,
Inc を買収することにより、複雑な統合型サブ・アセンブリを設計・製造するリソースを築くことで、軍用エレクトロニクス・グ
ループを拡大する継続的なゴールと首尾一貫させました。
 MNETX 社は、シンボル NOIZ で NASDAQ に公開されています。
 MNETX 社のお客様には、Adtran、Alcatel、BAE Systems、Boeing、Cisco、EADS、Ericsson、L-3 Communications、Lockheed
Martin、Lucent Technologies、Motorola、NEC、Nokia、Northrop Grumman、Raytheon、Tektronix、Teradyne、Thales、U.S.
Government など、国際的なリーディング・テクノロジ・カンパニの数社が入っています。
軍用エレクトロニクス
 MNETX 社システム・グループは、マイクロ波統合型サブ・
アセンブリおよび複合機能モジュールをベースにしたプ
ラットフォーム形式から総括的なソリューションを設計・製
造する技術、知識、判断力を有しています。システム・グルー
プは、制御部品、大パワー部品、スイッチ・フィルタ、変換
サブ・システム、VCO 製品、ノイズ指数製品グループで構成
される 5 つの製品開発グループと共同作業を行っています。
制御部品
 制御部品グループは、高性能制御部品、スイッチ、アッテ
ネータ、フェーズ・シフタ、検波器、多機能モジュールなど
を設計製造しています。
大パワー製品
 Enon Microwave, Inc 大パワー製品グループは、20M ∼
18GHz の周波数レンジ、そして、10kW ピークおよび 1200W
CW. までのレベルの大パワー PIN ダイオード・スイッチおよ
びリミッタの設計・製造に特化しています。
品質
 ISO9001-2000 認定を 2003 年に取得。現在、RoHs 対応準
備中(2005 年 8 月までに対応予定)
電圧制御型オシレータ(VCO)
 VCO 製品グループは、周波数帯に正弦波信号を発生する
各周波数レンジ毎に高精度の信号ソースを提供しています。
VCO 製品は、ミニチュアおよびサブ・ミニチュア・サイズ、
表面実装、テープ・アンド・リール梱包で広帯域および狭帯域
において入手できます。M3500 シリーズ(0.91 インチ)か
ら MN シリーズ(0.5 インチ)に移行済み。新規は小型パッケー
ジで対応。
テスト・ソリューション
 MNETX 社のテスト・ソリューション・グループは、高精度
のノイズ・ジェネレータおよびマルチパス・フェディング・
シュミレータなどの広い製品群を製造しています。この製品
は、高精度および再現性の高い AWGN、マルチパスの影響
から実際の信号歪をシュミレートするように設計されてい
ます。
プログラム
 航空ミサイル、地上レーダ、海軍の装置、高速通信、衛星
通信、その他のプログラムに MNETX 社の製品が使用され
ています。


Similar Part No. - MW500C-1194

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mercury United Electron...
MW572 MERCURY-MW572 Datasheet
97Kb / 1P
   Wide frequency range : [ 200.01 MHz ~ 800.0 MHz ]
logo
Motorola, Inc
MW5IC2030GMBR1 MOTOROLA-MW5IC2030GMBR1 Datasheet
627Kb / 12P
   RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
logo
Freescale Semiconductor...
MW5IC2030GMBR1 FREESCALE-MW5IC2030GMBR1 Datasheet
479Kb / 16P
   RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
MW5IC2030GMBR1 FREESCALE-MW5IC2030GMBR1 Datasheet
665Kb / 20P
   RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
logo
NXP Semiconductors
MW5IC2030GMBR1 NXP-MW5IC2030GMBR1 Datasheet
542Kb / 16P
   RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifiers
Rev. 6, 1/2006
More results

Similar Description - MW500C-1194

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CRYSTEK CORPORATION
CRBV55BE-3020-3050 CRYSTEKMICROWAVE-CRBV55BE-3020-3050 Datasheet
186Kb / 2P
   VCO
CRBV55BE-3130-3230 CRYSTEKMICROWAVE-CRBV55BE-3130-3230 Datasheet
187Kb / 2P
   VCO
CRBV55CL-0920-0980 CRYSTEKMICROWAVE-CRBV55CL-0920-0980 Datasheet
184Kb / 2P
   VCO
CRBV55CL-1220-1490 CRYSTEKMICROWAVE-CRBV55CL-1220-1490 Datasheet
64Kb / 2P
   VCO
CRBV55CW-0800-1600 CRYSTEKMICROWAVE-CRBV55CW-0800-1600 Datasheet
186Kb / 2P
   VCO
CRBV55CW-0950-1650 CRYSTEKMICROWAVE-CRBV55CW-0950-1650 Datasheet
65Kb / 2P
   VCO
CRBV55CW-1000-1500 CRYSTEKMICROWAVE-CRBV55CW-1000-1500 Datasheet
153Kb / 2P
   VCO
CRBV55BE-3430-3480 CRYSTEKMICROWAVE-CRBV55BE-3430-3480 Datasheet
187Kb / 2P
   VCO
CRBV55BH-4940-4940 CRYSTEKMICROWAVE-CRBV55BH-4940-4940 Datasheet
61Kb / 2P
   VCO
CRBV55CL-1256-1264 CRYSTEKMICROWAVE-CRBV55CL-1256-1264 Datasheet
64Kb / 2P
   VCO
CRBV55CW-0200-0400 CRYSTEKMICROWAVE-CRBV55CW-0200-0400 Datasheet
185Kb / 2P
   VCO
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com