Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

RSS070P05 Datasheet(PDF) 4 Page - Rohm

Part # RSS070P05
Description  4V Drive Pch MOS FET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ROHM [Rohm]
Direct Link  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RSS070P05 Datasheet(HTML) 4 Page - Rohm

  RSS070P05 Datasheet HTML 1Page - Rohm RSS070P05 Datasheet HTML 2Page - Rohm RSS070P05 Datasheet HTML 3Page - Rohm RSS070P05 Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Appendix
Appendix1-Rev1.1
̸» °®±¼«½¬- ´·-¬»¼ ·² ¬¸·- ¼±½«³»²¬ ¿®» ¼»-·¹²»¼ ¬± ¾» «-»¼ ©·¬¸ ±®¼·²¿®§ »´»½¬®±²·½ »¯«·°³»²¬ ±® ¼»ª·½»-
ø-«½¸ ¿- ¿«¼·± ª·-«¿´ »¯«·°³»²¬ô ±ºº·½»ó¿«¬±³¿¬·±² »¯«·°³»²¬ô ½±³³«²·½¿¬·±²- ¼»ª·½»-ô »´»½¬®·½¿´
¿°°´·¿²½»- ¿²¼ »´»½¬®±²·½ ¬±§-÷ò
͸±«´¼ §±« ·²¬»²¼ ¬± «-» ¬¸»-» °®±¼«½¬- ©·¬¸ »¯«·°³»²¬ ±® ¼»ª·½»- ©¸·½¸ ®»¯«·®» ¿² »¨¬®»³»´§ ¸·¹¸ ´»ª»´ ±º
®»´·¿¾·´·¬§ ¿²¼ ¬¸» ³¿´º«²½¬·±² ±º ©·¬¸ ©±«´¼ ¼·®»½¬´§ »²¼¿²¹»® ¸«³¿² ´·º» ø-«½¸ ¿- ³»¼·½¿´ ·²-¬®«³»²¬-ô
¬®¿²-°±®¬¿¬·±² »¯«·°³»²¬ô ¿»®±-°¿½» ³¿½¸·²»®§ô ²«½´»¿®ó®»¿½¬±® ½±²¬®±´´»®-ô º«»´ ½±²¬®±´´»®- ¿²¼ ±¬¸»®
-¿º»¬§ ¼»ª·½»-÷ô °´»¿-» ¾» -«®» ¬± ½±²-«´¬ ©·¬¸ ±«® -¿´»- ®»°®»-»²¬¿¬·ª» ·² ¿¼ª¿²½»ò
Ò±¬»-
Ò± ¬»½¸²·½¿´ ½±²¬»²¬ °¿¹»- ±º ¬¸·- ¼±½«³»²¬ ³¿§ ¾» ®»°®±¼«½»¼ ·² ¿²§ º±®³ ±® ¬®¿²-³·¬¬»¼ ¾§ ¿²§
³»¿²- ©·¬¸±«¬ °®·±® °»®³·--·±² ±º ÎÑØÓ ÝÑòôÔÌÜò
̸» ½±²¬»²¬- ¼»-½®·¾»¼ ¸»®»·² ¿®» -«¾¶»½¬ ¬± ½¸¿²¹» ©·¬¸±«¬ ²±¬·½»ò ̸» -°»½·º·½¿¬·±²- º±® ¬¸»
°®±¼«½¬ ¼»-½®·¾»¼ ·² ¬¸·- ¼±½«³»²¬ ¿®» º±® ®»º»®»²½» ±²´§ò Ë°±² ¿½¬«¿´ «-»ô ¬¸»®»º±®»ô °´»¿-» ®»¯«»-¬
¬¸¿¬ -°»½·º·½¿¬·±²- ¬± ¾» -»°¿®¿¬»´§ ¼»´·ª»®»¼ò
ß°°´·½¿¬·±² ½·®½«·¬ ¼·¿¹®¿³- ¿²¼ ½·®½«·¬ ½±²-¬¿²¬- ½±²¬¿·²»¼ ¸»®»·² ¿®» -¸±©² ¿- »¨¿³°´»- ±º -¬¿²¼¿®¼
«-» ¿²¼ ±°»®¿¬·±²ò д»¿-» °¿§ ½¿®»º«´ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¬¸» °»®·°¸»®¿´ ½±²¼·¬·±²- ©¸»² ¼»-·¹²·²¹ ½·®½«·¬-
¿²¼ ¼»½·¼·²¹ «°±² ½·®½«·¬ ½±²-¬¿²¬- ·² ¬¸» -»¬ò
ß²§ ¼¿¬¿ô ·²½´«¼·²¹ô ¾«¬ ²±¬ ´·³·¬»¼ ¬± ¿°°´·½¿¬·±² ½·®½«·¬ ¼·¿¹®¿³- ·²º±®³¿¬·±²ô ¼»-½®·¾»¼ ¸»®»·²
¿®» ·²¬»²¼»¼ ±²´§ ¿- ·´´«-¬®¿¬·±²- ±º -«½¸ ¼»ª·½»- ¿²¼ ²±¬ ¿- ¬¸» -°»½·º·½¿¬·±²- º±® -«½¸ ¼»ª·½»-ò ÎÑØÓ
ÝÑòôÔÌÜò ¼·-½´¿·³- ¿²§ ©¿®®¿²¬§ ¬¸¿¬ ¿²§ «-» ±º -«½¸ ¼»ª·½»- -¸¿´´ ¾» º®»» º®±³ ·²º®·²¹»³»²¬ ±º ¿²§
¬¸·®¼ °¿®¬§ù- ·²¬»´´»½¬«¿´ °®±°»®¬§ ®·¹¸¬- ±® ±¬¸»® °®±°®·»¬¿®§ ®·¹¸¬-ô ¿²¼ º«®¬¸»®ô ¿--«³»- ²± ´·¿¾·´·¬§ ±º
©¸¿¬-±»ª»® ²¿¬«®» ·² ¬¸» »ª»²¬ ±º ¿²§ -«½¸ ·²º®·²¹»³»²¬ô ±® ¿®·-·²¹ º®±³ ±® ½±²²»½¬»¼ ©·¬¸ ±® ®»´¿¬»¼
¬± ¬¸» «-» ±º -«½¸ ¼»ª·½»-ò
Ë°±² ¬¸» -¿´» ±º ¿²§ -«½¸ ¼»ª·½»-ô ±¬¸»® ¬¸¿² º±® ¾«§»®ù- ®·¹¸¬ ¬± «-» -«½¸ ¼»ª·½»- ·¬-»´ºô ®»-»´´ ±®
±¬¸»®©·-» ¼·-°±-» ±º ¬¸» -¿³»ô ²± »¨°®»-- ±® ·³°´·»¼ ®·¹¸¬ ±® ´·½»²-» ¬± °®¿½¬·½» ±® ½±³³»®½·¿´´§
»¨°´±·¬ ¿²§ ·²¬»´´»½¬«¿´ °®±°»®¬§ ®·¹¸¬- ±® ±¬¸»® °®±°®·»¬¿®§ ®·¹¸¬- ±©²»¼ ±® ½±²¬®±´´»¼ ¾§
ÎÑØÓ ÝÑòô ÔÌÜò ·- ¹®¿²¬»¼ ¬± ¿²§ -«½¸ ¾«§»®ò
Ю±¼«½¬- ´·-¬»¼ ·² ¬¸·- ¼±½«³»²¬ ¿®» ²± ¿²¬·®¿¼·¿¬·±² ¼»-·¹²ò
ß¾±«¬ Û¨°±®¬ ݱ²¬®±´ Ñ®¼»® ·² Ö¿°¿²
Ю±¼«½¬- ¼»-½®·¾»¼ ¸»®»·² ¿®» ¬¸» ±¾¶»½¬- ±º ½±²¬®±´´»¼ ¹±±¼- ·² ß²²»¨ ï ø׬»³ ïê÷ ±º Û¨°±®¬ Ì®¿¼» ݱ²¬®±´
Ñ®¼»® ·² Ö¿°¿²ò
ײ ½¿-» ±º »¨°±®¬ º®±³ Ö¿°¿²ô °´»¿-» ½±²º·®³ ·º ·¬ ¿°°´·»- ¬± þ±¾¶»½¬·ª»þ ½®·¬»®·¿ ±® ¿² þ·²º±®³»¼þ ø¾§ Ó×Ì× ½´¿«-»÷
±² ¬¸» ¾¿-·- ±º þ½¿¬½¸ ¿´´ ½±²¬®±´- º±® Ò±²óЮ±´·º»®¿¬·±² ±º É»¿°±²- ±º Ó¿-- Ü»-¬®«½¬·±²ò


Similar Part No. - RSS070P05

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
RSS070P05-TB VBSEMI-RSS070P05-TB Datasheet
1,015Kb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
logo
Rohm
RSS070P05FRA ROHM-RSS070P05FRA Datasheet
2Mb / 14P
   Pch -45V -7A Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
RSS070P05TB VBSEMI-RSS070P05TB Datasheet
1,015Kb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
More results

Similar Description - RSS070P05

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
SP8J3 ROHM-SP8J3 Datasheet
113Kb / 5P
   4V Drive PchPch MOS FET
SP8J5 ROHM-SP8J5 Datasheet
113Kb / 5P
   4V Drive PchPch MOS FET
SP8J5FRA ROHM-SP8J5FRA Datasheet
428Kb / 7P
   4V Drive PchPch MOS FET
RSR015P03 ROHM-RSR015P03 Datasheet
58Kb / 3P
   4V Drive Pch MOS FET
RSR025P03 ROHM-RSR025P03 Datasheet
66Kb / 3P
   4V Drive Pch MOS FET
RSQ025P03FRA ROHM-RSQ025P03FRA Datasheet
1Mb / 8P
   4V Drive Pch MOS FET
RSS060P05 ROHM-RSS060P05 Datasheet
129Kb / 5P
   4V Drive Pch MOS FET
RSF010P03 ROHM-RSF010P03 Datasheet
65Kb / 3P
   4V Drive Pch MOS FET
RSM002P03 ROHM-RSM002P03 Datasheet
65Kb / 3P
   4V Drive Pch MOS FET
RSL020P03 ROHM-RSL020P03 Datasheet
66Kb / 3P
   4V Drive Pch MOS FET
RSQ035P03FRA ROHM-RSQ035P03FRA Datasheet
1Mb / 8P
   4V Drive Pch MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com