Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

KH42HM2-913 Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # KH42HM2-913
Description  KH56QM2-951
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

KH42HM2-913 Datasheet(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  KH42HM2-913 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers KH42HM2-913 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers KH42HM2-913 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers KH42HM2-913 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers KH42HM2-913 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers KH42HM2-913 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers KH42HM2-913 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers KH42HM2-913 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
C-27
KHシリーズ
2相
ステッピングモータ
&ドライバ
900タイプ
KH56
モータ機種名
片軸モータ価格
バイ
ポーラ
■特徴
●高速高トルク対応
(KH56KM2-901 1200r/min時当社比1.2倍)
●剛性向上にて振動の改善
(当社比約10%DOWN)
●高グレード材使用にて効率改善
(当社比約1.1倍)
※片軸Dカット商品
長片軸(26.6mm)Dカット商品
両長軸(26.6mm)Dカット商品
も製作可能です。ご相談ください。
1.8deg/step
56mm
KH56JM2-951
■コネクタリード
■外形図
HOLE
4-φ4.5
±0.2
47.14
±0.5
20.6
5
LL
1.6
)
(56
C0.5
極番表示
3579
ネームプレート
PIN No.
±0.2
15
±0.2
15
±0.5
20.6
)
(16
5
1.6
C0.5
ネームプレート
C0.3
[両軸]
[片軸]
300
+40
0
(10)
■標準仕様
■パルス−トルク特性
[共通仕様]
絶縁階級
E種相当
絶縁抵抗
絶縁耐力
使用温度範囲
温度上昇
K
500V DC 100MΩ min.
500V AC
50Hz 1min.
0∼+50
70
KH56JM2-951, -961
KH56KM2-951, -961
KH56QM2-951, -961
PULL OUT
PULL IN
0
0
0
1000
2000
3000
2000
4000
6000
8000
10000
PULSE RATE(pps)
(r/min)
600
400
200
DRIVER=Constant-current driver
Vcc=24(V)
CURRENT=1.0(A)/Phase
EXCITING MODE=2Phase
INERTIAL=40gcm2
PULL OUT
PULL IN
0
0
0
1000
2000
3000
2000
4000
6000
8000
10000
PULSE RATE(pps)
(r/min)
600
400
200
DRIVER=Constant-current driver
Vcc=24(V)
CURRENT=1.0(A)/Phase
EXCITING MODE=2Phase
INERTIAL=40gcm2
PULL OUT
PULL IN
0
0
0
1000
2000
3000
2000
4000
6000
8000
10000
PULSE RATE(pps)
(r/min)
600
400
200
DRIVER=Constant-current driver
Vcc=24(V)
CURRENT=1.0(A)/Phase
EXCITING MODE=2Phase
INERTIAL=40gcm2
■結線方法
(A)
(A)
(B)
(B)
2
(PHASE)55381
PIN No.
55381(PHASE)
PIN No.
3
4
5
下記励磁シーケンスにて、出力軸側より見て
時計方向回転
51004-1100(PIN NO.)
3
5
7
9
励磁相(PHASE)
A
A
B
B
リード線色
COROR OF LEAD
赤青黄白
RED
BLUE YELLOW WHITE
機種名
L(mm)
KH56JM2-
42
KH56KM2-
54
KH56QM2-
76
L寸法
ステップ角
deg./step
電圧
V
電流
A/φ
抵抗
Ω/φ
インダクタンス
mH/φ
最大静止トルク
mN・m(kgf・cm)
ディテントトルク
mN・m(gf・cm)
ロータイナーシャ
g・cm2
機種名
1.8
4.00
2.0
2.0
7.35
1373(14)
69(700)
269
KH56QM2-951
1.8
1.96
2.0
0.98
2.27
490(5.0)
25(260)
115
KH56JM2-951
1.8
2.40
2.0
1.32
3.19
932(9.5)
37(380)
188
KH56KM2-951
片 軸
両 軸
KH56JM2-961
KH56KM2-961
KH56QM2-961
ハイブリット型
ステッピングモータ
回転方向確認用励磁シーケンス
55381
PIN NO.
51004-1100
PIN NO.
PHASE
1234
2
3
A
−++−
4
7
B
−−++
3
5
A
+−−+
5
9
B
++−−
標準価格(円)
4,100
4,100
5,700
モータ機種名
KH56JM2-961
4,300
両軸モータ価格
KH56KM2-961
4,300
KH56QM2-961
5,900
■コネクタ仕様
KH56
シリーズ
メーカ名
日本モレックス
ハウジング型式
51004-110
コンタクト型式
59333-8000
リード線
AWG#22,UL3266
KH56KM2-951
KH56QM2-951
標準価格(円)
ドライバ
C-24
質量(kg)
0.4
0.65
1


Similar Part No. - KH42HM2-913

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
KH42HM2-913 ETC1-KH42HM2-913 Datasheet
135Kb / 2P
   KH42 SERIES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com