Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

STK404-090S Datasheet(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

Part # STK404-090S
Description  STK404-090S
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK404-090S Datasheet(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  STK404-090S Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK404-090S Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK404-090S Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK404-090S Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK404-090S Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK404-090S Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
STK404-090S
No.7728-3/6
備考
*1
検査時の電源には指定のないかぎり定電圧電源を使用する。
*2
過熱検出素子温度(+125∼+145℃)は、異常時の動作を前提とするもので H-IC の動作を保証
する温度ではない。+125∼+145℃の温度範囲では累積時間 12 時間以内の使用とする。
*3
出力雑音電圧は、平均値指示型実行値目盛(VTVM)のピーク値を示す。但し、AC 電源は AC 一次
側ラインのフリッカ性ノイズの影響をなくすため AC 安定化電源(50Hz)を使用する。
*4
負荷短絡許容時間、出力雑音電圧の測定は、下図の指定トランス電源を使用する。
負荷短絡については、0.3 秒以内に Cut Off 等の保護を行うことを前提に設計している。
指定トランス電源(MG-200 相当)
内部等価回路図
Bias
Pre DRIVER
SUB
Power STAGE
2
3
5
9
11
10
7
6
8
12
1
4
ITF02364


Similar Part No. - STK404-090S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-090 SANYO-STK404-090 Datasheet
466Kb / 6P
   1 CH AB AUDIO POWER IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com