Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MSM9565 Datasheet(PDF) 4 Page - OKI electronic componets

Part # MSM9565
Description  MSM9565
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OKI [OKI electronic componets]
Direct Link  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

MSM9565 Datasheet(HTML) 4 Page - OKI electronic componets

  MSM9565 Datasheet HTML 1Page - OKI electronic componets MSM9565 Datasheet HTML 2Page - OKI electronic componets MSM9565 Datasheet HTML 3Page - OKI electronic componets MSM9565 Datasheet HTML 4Page - OKI electronic componets MSM9565 Datasheet HTML 5Page - OKI electronic componets MSM9565 Datasheet HTML 6Page - OKI electronic componets MSM9565 Datasheet HTML 7Page - OKI electronic componets MSM9565 Datasheet HTML 8Page - OKI electronic componets MSM9565 Datasheet HTML 9Page - OKI electronic componets Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
MSM9565 l
4/9
n
端子説明
機能
I/O
説  明
I
内部レジスタへのライト信号です。
I
内部レジスタへのリード信号です。
O
マイコンへの割り込み信号で、"L"で割り込み発生です。
I
チップセレクト信号です。"L"でリード、ライト、デ
ータバス信号が有効となります。
I
"L"で内部レジスタが初期設定され、パワーダウン状
態になります。
I
内部レジスタへのアドレス信号です。
I/O
内部レジスタへのデータバス信号です。
I
FM多重信号入力です。
アナログ基準電圧出力端子です。雑音防止用にコン
デンサをアナロググランド間に接続して下さい。
O
アナログ部の波形モニタ端子です。アナログブロック
のモード設定は、アナログ制御レジスタで指定します。
O
I
テスト用デジタル信号入力端子です。
O
デジタル部テスト信号出力およびモニタ出力端子です。
I
8.192MHz水晶接続端子です。
O
8.192MHz水晶接続端子です。
O
64kHz∼8.192MHz可変クロック外部供給端子です。
XOUT出力制御端子です。XOUTは"L"でクロック出力、
"H"で出力禁止となります。内部でプルアップされて
います。
I
アナログ部電源端子です。
アナロググランド端子です。
デジタル部電源端子です。
デジタルグランド端子です。
ピン番号
16
18
15
31
40
33∼38
19∼26
6
5
1
2
8∼14
29
30
32
7
3
4
28
27
マイコン
インタフェース
端子名
WR
RD
INT
CS
CLR
A0∼A5
DB0∼DB7
AIN
SG
MON
ADETIN
XTAL1
XTAL2
XOUT
XOUTC
AVDD
AGND
DVDD
DGND
MOUT0∼
MOUT6
チューナ
インタフェース
アナログ部
テスト
デジタル部
テスト
クロック
電源


Similar Part No. - MSM9565

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OKI electronic componet...
MSM9560 OKI-MSM9560 Datasheet
101Kb / 8P
   IC for FM Multiplex Data Demodulation
MSM9560GS-2K OKI-MSM9560GS-2K Datasheet
101Kb / 8P
   IC for FM Multiplex Data Demodulation
MSM9562 OKI-MSM9562 Datasheet
108Kb / 10P
   IC for FM Multiplex Data Demodulation
MSM9562GA OKI-MSM9562GA Datasheet
108Kb / 10P
   IC for FM Multiplex Data Demodulation
MSM9563 OKI-MSM9563 Datasheet
107Kb / 10P
   IC for FM Multiplex Data Demodulation
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com