Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LC587504A Datasheet(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC587504A
Description  LC587508A
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC587504A Datasheet(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  LC587504A Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC587504A Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC587504A Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC587504A Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC587504A Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC587504A Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC587504A Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC587504A Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC587504A Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
LC587508A, 587506A, 587504A
No.7807-3/18
■豊富なLCD駆動方式
LCD駆動方式
ドライブ可能なセグメント数
必要なコモン端子
1/3bias・1/4duty
140セグメント
COM1∼COM4
1/3bias・1/3duty
105セグメント
COM1∼COM3
1/2bias・1/4duty
140セグメント
COM1∼COM4
1/2bias・1/3duty
105セグメント
COM1∼COM3
DUPLEX
70セグメント
COM1,COM2
STATIC
35セグメント
COM1
■タイマ
タイマ1
・6ビットプリスケーラ+8ビットプログラマブル・リロードタイマ
(プリスケーラは、タイマ1,タイマ2,シリアルインタフェースで共用)
・リモコンのキャリア信号をプログラマブルに発生可能
タイマ2
・6ビットプリスケーラ+8ビットプログラマブルタイマ
(プリスケーラは、タイマ1,タイマ2,シリアルインタフェースで共用)
・イベントカウンタとして使用可能
ベースタイマ(32.768kHzのXtal発振選択時)
・マスクオプションとプログラムの組み合せで、4種の基準信号(125ms/500msまたは250ms/1000ms)
の中から、2種を選択できるので、アプリケーションに柔軟に対応できる。
■スタンバイ機能
HALTモード
・命令の実行を停止するモードである。発振回路,タイマ,LCDコントローラおよびLCDドライバ,
シリアルインタフェース等は動作を継続する。不要なループを無くし、このHALTモードを有効
活用したプログラムによって、低消費電力を実現することができる。
・HALTモードの解除条件は、プログラムで任意に設定できる。以下に、HALTモードの解除に
使用できる機能を示す。
(1)INT端子の信号変化(1要因)
(2)タイマ1(1要因)
(3)タイマ2(1要因)
(4)ベースタイマ(1要因)
(5)シリアルインタフェースまたはSO4端子の信号変化(どちらか一方の要因)
(6)SSW命令で定義したポートS,Kの信号変化(8要因)
(7)リセット信号
HOLDモード
・発振回路が停止する完全スタンバイモードである。
・HOLDモードの解除条件は、プログラムで任意に設定できる。以下に、HOLDモードの解除に
使用できる機能を示す。
(1)INT端子の信号変化(1要因)
(2)タイマ2のイベントカウンタモード(1要因)
(3)シリアルインタフェースまたはSO4端子の信号変化(どちらか一方の要因)
(4)SSW命令で定義したポートS,Kの信号変化(8要因)
(5)リセット信号


Similar Part No. - LC587504A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC587004 SANYO-LC587004 Datasheet
779Kb / 29P
   Single-Chip 4-Bit Microprocessors with LCD Drivers, 2Kb RAM, and 8,12,or 16 KB ROM on chip
LC587006 SANYO-LC587006 Datasheet
779Kb / 29P
   Single-Chip 4-Bit Microprocessors with LCD Drivers, 2Kb RAM, and 8,12,or 16 KB ROM on chip
LC587008 SANYO-LC587008 Datasheet
779Kb / 29P
   Single-Chip 4-Bit Microprocessors with LCD Drivers, 2Kb RAM, and 8,12,or 16 KB ROM on chip
LC5872 SANYO-LC5872 Datasheet
860Kb / 36P
   4-Bit Single-Chip Microcontrollers with LCD Driver, 12KB/8KB/6KB/4KB ROM, 1KB RAM on chip
LC5872 SANYO-LC5872 Datasheet
487Kb / 17P
   On-Chip EPROM Microcomputer 4-Bit Single-Chip Microprocessor with LCD Driver, 12 Kbytes of EPROM and 1Kbits of RAM On-Chip?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com