Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FD400G8E Datasheet(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FD400G8E
Description  RELAIS HERMETIQUE 2 RT DOUBLE COUPURE 10 A/56 Vcc
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FD400G8E Datasheet(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FD400G8E Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400G8E Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400G8E Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400G8E Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400G8E Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400G8E Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400G8E Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400G8E Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FD400G8E Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Le réseau diode + résistance
Il permet d'éliminer l'inconvénient résistance seule cité précédemment, et de limiter l'inconvénient diode seule. Il est
maintenant préférable d'utiliser le réseau diode + zener.
Le réseau diode + zener
Comme la résistance, la zener accélère la vitesse de décroissance du courant. En plus elle introduit un seuil de conduction
qui permet d'éviter le recyclage de la libération d'énergie lors du mouvement de l'élément mobile.
L'enregistrement ci-contre met en évidence ces caractéristiques. La courbe 1 monte la tension qui est écrêtée à -42 V. Les 2
remontées de tension lors de l'ouverture sont inférieures au seuil de conduction.
Les temps d'ouverture se décomposent en:
- Temps jusqu'au début du mouvement: 2,6ms
- Temps total de mouvement: 2,4ms
- Temps de transfert: 1,4ms
La vitesse d'ouverture des contacts est donc inchangée.
Date d'édition: 6/00
- 11 -
Page 4 / 4


Similar Part No. - FD400G8E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FD400R07PE4R_B6 INFINEON-FD400R07PE4R_B6 Datasheet
839Kb / 10P
   EconoPACK4 Modul mit Trench
2013-11-11 revision:3.0
FD400R12KE3 INFINEON-FD400R12KE3 Datasheet
497Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstop IGBT3 und Emitter Controlled High Efficiency Diode
2013-10-03 revision:3.0
logo
eupec GmbH
FD400R12KE3_B5 EUPEC-FD400R12KE3_B5 Datasheet
274Kb / 8P
   62mm C-series module with trench/fieldstop IGBT3 and EmCon High Efficiency series diode
logo
Infineon Technologies A...
FD400R12KE3_B5 INFINEON-FD400R12KE3_B5 Datasheet
434Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstop IGBT3 und Emitter Controlled High Efficiency Reihendiode
2013-10-03 revision:2.0
logo
eupec GmbH
FD400R12KF4 EUPEC-FD400R12KF4 Datasheet
78Kb / 5P
   Marketing Information
More results

Similar Description - FD400G8E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SCB945600 CELDUC-SCB945600 Datasheet
129Kb / 3P
   Relais Statique Double Double Solid State Relay
logo
ZETTLER Electronics
AZ696 ZETTLER-AZ696 Datasheet
981Kb / 4P
   Relais
logo
FCI connector
10085176 FCI-CONNECTOR-10085176 Datasheet
354Kb / 6P
   SMT DOUBLE ROW VCC ASEEMBLY
logo
celduc-relais
SDI0501710 CELDUC-SDI0501710 Datasheet
1,002Kb / 11P
   RELAIS STATIQUE A IGBT POUR COURANT CONTINU
XKLD31006 CELDUC-XKLD31006 Datasheet
414Kb / 5P
   RELAIS STATIQUE A MOSFET POUR COURANT CONTINU
SCM0150100 CELDUC-SCM0150100 Datasheet
345Kb / 5P
   RELAIS STATIQUE A MOSFET POUR COURANT CONTINU
SDI0501700 CELDUC-SDI0501700 Datasheet
1,002Kb / 11P
   RELAIS STATIQUE A IGBT POUR COURANT CONTINU
logo
List of Unclassifed Man...
OW5691 ETC-OW5691 Datasheet
99Kb / 4P
   Relais miniature de puissance
OA5612 ETC-OA5612 Datasheet
432Kb / 6P
   Relais de SECURITE
logo
PHOENIX CONTACT
2988735 PHOENIX-2988735 Datasheet
89Kb / 3P
   VISU 2 RT-D 1024
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com