Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

XC9H-0030S Datasheet(PDF) 2 Page - Omron Electronics LLC

Part # XC9H-0030S
Description  XC9
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

XC9H-0030S Datasheet(HTML) 2 Page - Omron Electronics LLC

  XC9H-0030S Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC XC9H-0030S Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC XC9H-0030S Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC XC9H-0030S Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC XC9H-0030S Datasheet HTML 5Page - Omron Electronics LLC XC9H-0030S Datasheet HTML 6Page - Omron Electronics LLC XC9H-0030S Datasheet HTML 7Page - Omron Electronics LLC XC9H-0030S Datasheet HTML 8Page - Omron Electronics LLC XC9H-0030S Datasheet HTML 9Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 35 page
background image
C-58
XC8/XC9
HMコネクタ(2㎜ピッチハードメトリックコネクタ)
X
C
8
X
C
9
タイプ
極数
ストレート短端子
ストレート長端子
シールド端子あり
シールド端子なし
シールド端子あり
形XC8A-1101S-□□□ 形XC8A-1101S-AWP
形XC8C-□□□1S-□□ 形XC8C-□□□1S-AW
形XC8E-0551S-ACP 形XC8E-0551S-AWP
形XC8K-1251S-AC
形XC8K(*)
形XC8M(*)
形XC8M(*)
形XC8S(*)
形XC8S(*)
形XC8U(*)
形XC8U(*)
形XC8A-1101S-4
形XC8A(*)
形XC8C-0951S-4
形XC8C(*)
形XC8E(*)
形XC8K(*)
形XC8M(*)
形XC8S(*)
形XC8U(*)
形XC8A-11□□
形XC8A-1101L-AW
形XC8C-□□□□
形XC8C-□□□1L-AW
形XC8E(*)
形XC8E-0551L-AW
形XC8K(*)
形XC8K(*)
形XC8M(*)
形XC8M(*)
形XC8S(*)
形XC8S(*)
形XC8U(*)
形XC8U(*)
シールド端子なし
バックプレーン
ハウジング
プラグ(L形端子)
プラグ
110
【5+2列】
アライメントガイド付
コーディングキー
装着可能
95
110
125
【5+2列】
55
【5+2列】
アライメントガイド付
125
【5+2列】
アライメントガイド付
176
【8+2列】
アライメントガイド付
コーディングキー
装着可能
200
【8+2列】
タイプA
タイプB
タイプC
タイプAB
タイプD
タイプE
タイプF
88
【8+2列】
アライメントガイド付
¡形XC8プラグ
形XC8 □ - □□□ 1 □ -□□□
― ――― ― ― ―――
①②
③④ ⑤⑥⑦
①シリーズ内区分
A:タイプAプラグ
C:タイプBプラグ
E:タイプCプラグ
K:タイプABプラグ
M:タイプDプラグ
S:タイプEプラグ
U:タイプFプラグ
②信号コンタクト極数
③メッキ仕様
1:Au0.8μm
④端子形状
S:ストレートプレスフィット端子
L:L形プレスフィット端子
⑤信号コンタクト仕様
⑥GNDコンタクト仕様
A∼T:A∼Tコンタクト
W:コンタクトなし
注. 前ページの「コンタクト種類」
をご参照ください。
⑦ペグ仕様
P:ペグあり
表示なし:ペグなし
¡形XC8ソケット(L形端子)
形XC8 □ - □□□ 1 L -□□
― ――― ―― ――
①②
③④ ⑤ ⑥
①シリーズ内区分
B:タイプAソケット
D:タイプBソケット
F:タイプCソケット
L:タイプABソケット
N:タイプDソケット
T:タイプEソケット
V:タイプFソケット
②信号コンタクト極数
③メッキ仕様
1:Au0.8μm
④端子形状
L:L形プレスフィット端子
⑤シールド仕様
S:シールド板つき
N:シールド板なし
⑥ペグ仕様
P:ペグあり
N:ペグなし
¡形XC8ソケット(ストレート端子)
形XC8 □-□□□ 1 S -□□□□□
― ――― ―― ―――――
①②
③④ ⑤⑥⑦⑧⑨
①シリーズ内区分
B:タイプAソケット
D:タイプBソケット
F:タイプCソケット
N:タイプDソケット
T:タイプEソケット
V:タイプFソケット
②信号コンタクト極数
③メッキ仕様
1:Au0.8μm
④端子形状
S:ストレートプレスフィット端子
⑤シールド仕様
S:シールド板つき
N:シールド板なし
⑥ペグ仕様
P:ペグあり
N:ペグなし
⑦信号コンタクト端子長
A:3.7㎜
¡形XC9
形XC9 □-□□□□
― ――― ―
①②
①シリーズ内区分
A:タイプLプラグ
B:タイプLソケット
E:タイプNプラグ
F:タイプNソケット
②コンタクト装着穴数
003:3
006:6
③ハウジング向き
L:L形タイプ
S:ストレートタイプ
*詳細はお問い合わせください。
・「アライメントガイド」は、プラグとソケットのかん合時に「誘い込み」の役割を果たします。
・「コーディングキー装着可能」とは誤かん合防止用のコーディングキーの取りつけが出来ることを意味します。
・写真は商品のイメージを表現しており、極数等は異なるものもあります。
■形式基準
⑧GNDコンタクト端子長
A:3.7㎜
Z:コンタクトなし
⑨ロケータ高さ
A:ロケータなし
注. 形式から製品の仕様をご判断いただく際ご利用ください。ご注文の際には種類にある形式からお選びください。
CompactPCI規格対応形式では一部、当形式基準に合致しませんがご了承ください。
■バリエーション一覧


Similar Part No. - XC9H-0030S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC9101 TOREX-XC9101 Datasheet
299Kb / 19P
   PWM Controlled Step-Up DC/DC Controllers
XC9101C00AKL TOREX-XC9101C00AKL Datasheet
299Kb / 19P
   PWM Controlled Step-Up DC/DC Controllers
XC9101C00AKR TOREX-XC9101C00AKR Datasheet
299Kb / 19P
   PWM Controlled Step-Up DC/DC Controllers
XC9101C03AKL TOREX-XC9101C03AKL Datasheet
299Kb / 19P
   PWM Controlled Step-Up DC/DC Controllers
XC9101C03AKR TOREX-XC9101C03AKR Datasheet
299Kb / 19P
   PWM Controlled Step-Up DC/DC Controllers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com