Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

STC12C0454AD Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC12C0454AD
Description  STC12C2052AD
Download  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12C0454AD Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STC12C0454AD Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C0454AD Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C0454AD Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C0454AD Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C0454AD Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C0454AD Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C0454AD Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C0454AD Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12C0454AD Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 71 page
background image
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C2052AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
领导业界革命    覆盖市场需求
宏晶科技是新一代增强型 8051 单片机标准的制定者,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能单片机技术,在业内处于领先地位,销售网络覆盖全国。
在保证质量的基础上, 以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。目前, 全力推出“1 个时钟 / 机器周期”的单片机, 全面提升 8051 单片机
性能。欢迎海内外厂家前来洽谈合作! 新客户请直接联系深圳, 以获得更好的技术支持与服务。
STC 12C2052AD 系列 1T 8051 单片机
单时钟 1T
8051  CPU
 2K/4K  字节
Flash 程序存储器
256 字节
数据 RAM
1K 字节
PROM
Port1
可配置 I/O 口
Port3
可配置 I/O 口
可配置振荡器
片内
RC 振荡器
晶体或
谐振器
XTAL2
XTAL1
UART
SPI
Timer 0
Timer 1
8 通道
高精度 8 位 A/D
CCU/PCA/PWM
捕获 / 比较单元
电源监控
( 上电复位 ,
掉电复位 )
WDT
硬件看门狗
DIP-20,SOP-20  超小封装 8051 单片机
CPU 时钟
RST     1           20     VCC
RxD/P3.0     2           19     P1.7/SCLK/ADC7
TxD/P3.1     3           18     P1.6/MISO/ADC6
XTAL2     4           17     P1.5/MOSI/ADC5
INT0/P3.2     6           15     P1.3/ADC3
INT1/P3.3     7           14     P1.2/ADC2
ECI/T0/P3.4     8           13     P1.1/ADC1
PWM1/PCA1/T1/P3.5     9           12     P1.0/ADC0
Gnd     10          11     P3.7/PCA0/PWM0
XTAL1     5           16     P1.4/SS/ADC4
DIP-20,SOP-20,(超小封装 TSSOP-20 定货)
STC12C2052、STC12C4052 不带 A/D 转换
STC12C2052AD、STC12C4052AD 带 A/D 转换
  新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务
专业单片机 、存储器 供应商
 欢迎海内外厂家前来洽谈合作
技术支持:13922805190     
网址:www.MCU-Memory.com
深  圳:Tel:0755-82948409   82948410      Fax:0755-82944243   82905966
上海办:Tel:021-53560136    53560138     Fax:021-53080587
北京办:Tel:010-62538687      62634001      Fax:010-62538683
南京办:Tel:025-86893767    86893566     Fax:025-86893757
广州办:Tel:020-38851405    38850557     Fax:020-38850581
     从网上下载样品申请单,
   传真至深圳申请 STC 单片机
  样片及 ISP 下载线 / 编程工具
免费索取
1 个时钟 / 机器周期,超小封装 8051 单片机
在系统可编程, 无需编程器, 可远程升级
可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片 / 人 / 天
内部集成 MAX810 专用复位电路,原复位电路可以
保留,也可以不用,不用时 RESET 脚直接短到地
1 个时钟 / 机器周期,可用低频晶振,大幅降低 EMI
超低功耗:
1 、掉电模式:     
  
 典型功耗    <0.1 μ A
2 、空闲模式:    典型功耗   <1mA
3 、正常工作模式:  典型功耗     4mA - 7mA
4 、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池
    供电系统,如水表、气表、便携设备等。
选择 STC 12C2052AD 系列单片机的理由 :
超强抗干扰 :
1 、高抗静电 ( ESD 保护 )
2 、轻松过 4KV 快速脉冲干扰(EFT 测试)
3 、宽电压 , 不怕电源抖动
4 、宽温度范围,-40 ℃ ~ 85 ℃
5 、I/O 口经过特殊处理
6 、单片机内部的电源供电系统经过特殊处理
7 、单片机内部的时钟电路经过特殊处理
8 、单片机内部的复位电路经过特殊处理
9 、单片机内部的看门狗电路经过特殊处理
加密性强, 无法解密
●高速:1 个时钟 / 机器周期,RISC 型 CPU 内核,速度比普通 8051 快 12 倍
●宽电压:3.4~5.5V,2.0~3.8V(STC12LE2052AD 系列)
●低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒)
●工作频率:0~35MHz,相当于普通 8051:0~420MHz
●时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选
● 512/1K/2K/3K/4K/5K 片内 Flash 程序存储器,擦写次数 10 万次以上
● 256 字节片内 RAM 数据存储器
●芯片内 EPROM 功能
● ISP / IAP,在系统可编程
● 2 个模拟比较器
● 8 通道高精度 8 位 ADC
● 2 通道捕获 / 比较单元(CCU/PCA/PWM),提供 PWM 功能
● 2 个硬件 16 位定时器,兼容普通 8051 的定时器
●硬件看门狗(WDT )
●高速 SPI 通信端口
●全双工异步串行口(UART),兼容普通 8051 的串口
●先进的 RISC 精简指令集结构,兼容普通 8051 指令集
      111 条功能强大的指令,有 12 条指令只需 1 个时钟就可完成
     片内集成硬件乘法器和硬件除法器(执行速度为 4 个时钟周期)
      4 组 8 个 8 位通用工作寄存器(共 32 个通用寄存器)
STC12C2052/STC12C4052 主要性能:
1 个时钟 / 机器周期,高速、高可靠,相当于普通 8051  0~420MHz


Similar Part No. - STC12C0454AD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
STC12C5402 ETC1-STC12C5402 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5402AD ETC1-STC12C5402AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404 ETC1-STC12C5404 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5404AD ETC1-STC12C5404AD Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
STC12C5406 ETC1-STC12C5406 Datasheet
1Mb / 149P
   STC12C5410AD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com