Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

B57164-K334 Datasheet(PDF) 5 Page - Siemens Semiconductor Group

Part # B57164-K334
Description  Temperaturmessung Bedrahtete Scheiben
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Direct Link  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

B57164-K334 Datasheet(HTML) 5 Page - Siemens Semiconductor Group

  B57164-K334 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K334 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K334 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K334 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K334 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K334 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K334 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K334 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group B57164-K334 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
Siemens Matsushita Components
109
c) Berechnung der Widerstandstoleranz mit Hilfe von Formel (3):
Werden die normierten Kennlinien im Rechner gespeichert, so lassen sich mit einem entsprechen-
den Programm die Widerstandstoleranzen für alle Temperaturen leicht berechnen.
3
Temperaturtoleranz
Die Umrechnung der Widerstandstoleranz in die jeweilige Temperaturtoleranz erfolgt mittels
α
Temperaturkoeffizient bei
T in %/K (siehe R/T-Kennlinie)
|
∆R
T/RT|
Widerstandstoleranz in % bei
T
Für das Beispiel unter Punkt 2 gilt:
Der dargestellte Berechnungsmodus stellt eine Näherung der tatsächlichen Verhältnisse dar
(B-Wert als temperaturunabhängig angenommen, Toleranzen symmetrisch), ist aber für praktische
Anwendungen hinreichend genau.
∆ R
35
R
35
---------------
5
1,5 3930
1
35
273,15
+
()
--------------------------------------
1
100
273,15
+
()
-----------------------------------------


⋅⋅
+%
=
5
5895
1
308,15
------------------
1
373,15
------------------
+%
=
5
5895 0,00056529
+
() %
=
5,0 % + 3,3 % = 8,3 %
=
∆ T
1
α
---
∆ R
T
R
T
-------------
=
(4)
∆T 100 ˚C
()
1
2,9
-------- 5 K = 1,72 K
=
∆T 35 ˚C
()
1
4,1
-------- 8,3 K = 2,02 K
=
Normierte R/T-Kennlinien


Similar Part No. - B57164-K334

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B57164K EPCOS-B57164K Datasheet
362Kb / 24P
   NTC thermistors for temperature measurement
B57164K0101+000 EPCOS-B57164K0101+000 Datasheet
61Kb / 3P
   Leaded Disks
B57164K0101000 EPCOS-B57164K0101000 Datasheet
557Kb / 30P
   NTC thermistors for temperature measurement
logo
TDK Electronics
B57164K0101000 TDK-B57164K0101000 Datasheet
584Kb / 30P
   NTC thermistors for temperature measurement
logo
EPCOS
B57164K0101J000 EPCOS-B57164K0101J000 Datasheet
362Kb / 24P
   NTC thermistors for temperature measurement
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com