Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

M470L6524CU0-LA2 Datasheet(PDF) 6 Page - Samsung semiconductor

Part # M470L6524CU0-LA2
Description  DDR SDRAM Unbuffered Module 18 4 pin Unbuffered Module based on 512Mb C-die
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Direct Link  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

M470L6524CU0-LA2 Datasheet(HTML) 6 Page - Samsung semiconductor

Back Button M470L6524CU0-LA2 Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor M470L6524CU0-LA2 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor M470L6524CU0-LA2 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor M470L6524CU0-LA2 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor M470L6524CU0-LA2 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor M470L6524CU0-LA2 Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor M470L6524CU0-LA2 Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor M470L6524CU0-LA2 Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor M470L6524CU0-LA2 Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
DDR SDRAM
256MB, 512MB Unbuffered SODIMM
Rev. 1.2 June 2005
(Populated as 1 bank of x16 DDR SDRAM Module)
6.1 256MB, 32M x 64 Non ECC Module (M470L3324CU0)
6.0 Functional Block Diagram
Notes:
1. DQ-to-I/O wiring is shown as recom-
mended but may be changed.
2. DQ/DQS/DM/CKE/CS relationships must
be maintained as shown.
3. DQ, DQS, DM/DQS resistors: 22 Ohms.
A0 - A12
A0-A12: DDR SDRAMs D0 - D3
BA0 - BA1
BA0-BA1: DDR SDRAMs D0 - D3
RAS
RAS: SDRAMs D0 - D3
CAS
CAS: SDRAMs D0 - D3
CKE0
CKE: SDRAMs D0 - D3
WE
WE: SDRAMs D0 - D3
A0
Serial PD
A1
A2
SA0
SA1
SA2
SCL
SDA
WP
VSS
D0 - D3
D0 - D3
VDD/VDDQ
D0 - D3
D0 - D3
VREF
VDDSPD
SPD
Clock Wiring
Clock
Input
SDRAMs
CK0/CK0
CK1/CK1
CK2/CK2
2 SDRAMs
2 SDRAMs
NC
CK0/1/2
CK0/1/2
Card
Edge
D0/D2/Cap
Cap/Cap/Cap
Cap/Cap/Cap
R=120
± 5%
D1/D3/Cap
CS0
I/0 15
I/0 14
I/0 13
I/0 12
I/0 8
I/0 9
I/0 10
I/0 11
D0
LDQS
CS
LDM
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQS0
DM0
I/0 3
I/0 2
I/0 1
I/0 0
I/0 4
I/0 5
I/0 6
I/0 7
UDQS
UDM
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQS1
DM1
I/0 15
I/0 14
I/0 13
I/0 12
I/0 8
I/0 9
I/0 10
I/0 11
D2
LDQS
CS
LDM
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 37
DQ 38
DQ 39
DQS4
DM4
I/0 3
I/0 2
I/0 1
I/0 0
I/0 4
I/0 5
I/0 6
I/0 7
UDQS
UDM
DQ 40
DQ 41
DQ 42
DQ 43
DQ 44
DQ 45
DQ 46
DQ 47
DQS5
DM5
I/0 15
I/0 14
I/0 13
I/0 12
I/0 8
I/0 9
I/0 10
I/0 11
D1
LDQS
CS
LDM
DQ 16
DQ 17
DQ 18
DQ 19
DQ 20
DQ 21
DQ 22
DQ 23
DQS2
DM2
I/0 3
I/0 2
I/0 1
I/0 0
I/0 4
I/0 5
I/0 6
I/0 7
UDQS
UDM
DQ 24
DQ 25
DQ 26
DQ 27
DQ 28
DQ 29
DQ 30
DQ 31
DQS3
DM3
I/0 15
I/0 14
I/0 13
I/0 12
I/0 8
I/0 9
I/0 10
I/0 11
D3
LDQS
CS
LDM
DQ 48
DQ 49
DQ 50
DQ 51
DQ 52
DQ 53
DQ 54
DQ 55
DQS6
DM6
I/0 3
I/0 2
I/0 1
I/0 0
I/0 4
I/0 5
I/0 6
I/0 7
UDQS
UDM
DQ 56
DQ 57
DQ 58
DQ 59
DQ 60
DQ 61
DQ 62
DQ 63
DQS7
DM7


Similar Part No. - M470L6524CU0-LA2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Samsung semiconductor
M470L6524BT0-CA2 SAMSUNG-M470L6524BT0-CA2 Datasheet
284Kb / 20P
   DDR SDRAM Unbuffered Module 18 4 pin Unbuffered Module based on 512Mb B-die
M470L6524BT0-CB0 SAMSUNG-M470L6524BT0-CB0 Datasheet
284Kb / 20P
   DDR SDRAM Unbuffered Module 18 4 pin Unbuffered Module based on 512Mb B-die
M470L6524BT0-CB3 SAMSUNG-M470L6524BT0-CB3 Datasheet
284Kb / 20P
   DDR SDRAM Unbuffered Module 18 4 pin Unbuffered Module based on 512Mb B-die
M470L6524BT0-CCC SAMSUNG-M470L6524BT0-CCC Datasheet
284Kb / 20P
   DDR SDRAM Unbuffered Module 18 4 pin Unbuffered Module based on 512Mb B-die
M470L6524BT0-CLA2 SAMSUNG-M470L6524BT0-CLA2 Datasheet
284Kb / 20P
   DDR SDRAM Unbuffered Module 18 4 pin Unbuffered Module based on 512Mb B-die
More results

Similar Description - M470L6524CU0-LA2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Samsung semiconductor
M470L3324BT SAMSUNG-M470L3324BT Datasheet
284Kb / 20P
   DDR SDRAM Unbuffered Module 18 4 pin Unbuffered Module based on 512Mb B-die
M378T3354CZ3 SAMSUNG-M378T3354CZ3 Datasheet
437Kb / 22P
   DDR2 Unbuffered SDRAM MODULE 240pin Unbuffered Module based on 512Mb C-die 64/72-bit Non-ECC/ECC
M470L3324DU0 SAMSUNG-M470L3324DU0 Datasheet
284Kb / 20P
   DDR SDRAM Unbuffered Module 18 4 pin Unbuffered Module based on 512Mb D-die 66 TSOP-II & 54 sTSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant)
M366S3354BTS SAMSUNG-M366S3354BTS Datasheet
379Kb / 22P
   SDRAM Unbuffered Module 168pin Unbuffered Module based on 512Mb B-die 62/72-bit Non ECC/ECC
logo
Elpida Memory
EBD52EC8AJFA ELPIDA-EBD52EC8AJFA Datasheet
197Kb / 19P
   512MB Unbuffered DDR SDRAM
logo
Samsung semiconductor
M368L6423ETM SAMSUNG-M368L6423ETM Datasheet
288Kb / 19P
   DDR SDRAM Unbuffered Module
M368L5623MTN SAMSUNG-M368L5623MTN Datasheet
250Kb / 17P
   DDR SDRAM Unbuffered Module
M368L6523CUS SAMSUNG-M368L6523CUS Datasheet
443Kb / 25P
   DDR SDRAM Unbuffered Module
M368L3223ETN SAMSUNG-M368L3223ETN Datasheet
377Kb / 22P
   DDR SDRAM Unbuffered Module
M368L3324BT SAMSUNG-M368L3324BT Datasheet
464Kb / 25P
   DDR SDRAM Unbuffered Module 184pin Unbuffered Module based on 512Mb B-die with 64/72-bit Non ECC/ECC 66 TSOP-II
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com