Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LC72322N Datasheet(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC72322N
Description  LC72321N
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC72322N Datasheet(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  LC72322N Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC72322N Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC72322N Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC72322N Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC72322N Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC72322N Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC72322N Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC72322N Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC72322N Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
LC72321N, 72322N, 72323N
No.5945-5/13
電気的特性/許容動作範囲において
min
typ
max
unit
  ヒステリシス幅
VH
LCTR(周期),RES,INT,PE1,PE3
0.1VDD
V
  リジェクトパルス幅
PREJ
SNS
50
μs
  パワーダウン検出電圧
VDET
2.7
3.0
3.3
V
  入力
「H」
レベル電流
IIH1
INT,HOLD,RES,ADI,SNS,Gポート:
3.0
μA
VI=5.5V
IIH2
A,
E,
Fポート:E,
Fポートは出力オフ,
3.0
μA
AポートはRPD無,VI=VDD
IIH3
XIN:VI=VDD=5.0V
2.0
5.0
15
μA
IIH4
FMIN,
AMIN,
HCTR,
LCTR:
4.0
10
30
μA
VI=VDD=5.0V
IIH5
Aポート:RPD有,VI=VDD=5.0V
50
μA
  入力
「L」
レベル電流
IIL1
INT,
HOLD,
RES,
ADI,
SNS,
3.0
μA
Gポート:VI=VSS
IIL2
A,
E,
Fポート:E,
Fポートは
3.0
μA
出力オフ,
AポートはRPD無,VI=VSS
IIL3
XIN:VIN=VSS
2.0
5.0
15
μA
IIL4
FMIN,AMIN,HCTR,LCTR:VI=VSS
4.0
10
30
μA
  入力フローティング電圧
VIF
Aポート:RPD
0.05VDD
V
  プルダウン抵抗
RPD
Aポート:RPD有,VDD=5.0V
75
100
200
  出力
「H」
レベル
IOFFH1 EO1,EO2:VO=VDD
0.01
10
nA
  オフリーク電流
IOFFH2 B,C,D,E,F,Iポート:VO=VDD
3.0
μA
IOFFH3 Hポート:VO=13V
5.0
μA
  出力
「L」
レベル
IOFFL1 EO1,EO2:VO=VSS
0.01
10
nA
  オフリーク電流
IOFFL2 B,C,D,E,F,Iポート:VO=VSS
3.0
μA
  出力
「H」
レベル電圧
VOH1
B,
Cポート:IO=1mA
VDD−2.0 VDD−1.0 VDD−0.5
V
VOH2
E,
Fポート:IO=1mA
VDD−1.0
V
VOH3
EO1,
EO2:IO=500μA
VDD−1.0
V
VOH4
XOUT:IO=200μA
VDD−1.0
V
VOH5
S1∼S28,
Iポート:IO=−0.1mA
VDD−1.0
V
VOH6
Dポート:IO=5mA
VDD−1.0
V
VOH7
COM1,
COM2:IO=25μA
VDD−0.75 VDD−0.5 VDD−0.3
V
  出力
「L」
レベル電圧
VOL1
B,
Cポート:IO=50μA
0.5
1.0
2.0
V
VOL2
E,
Fポート:IO=1mA
1.0
V
VOL3
EO1,
EO2:IO=500μA
1.0
V
VOL4
XOUT:IO=200μA
1.0
V
VOL5
S1∼S28,
Iポート:IO=0.1mA
1.0
V
VOL6
Dポート:IO=5mA
1.0
V
VOL7
COM1,
COM2:IO=25μA
0.3
0.5
0.75
V
VOL8
Hポート:IO=5mA
(150Ω)
(400Ω)
0.75
2.0
V
  出力中間レベル電圧
VM1
COM1,COM2:VDD=5.0V,IO=20μA
2.0
2.5
3.0
V
  AD変換誤差
ADI:VDD1
−1/2
+1/2
LSB
  電源電流
IDD1
VDD1,fIN2=130MHz
15
20
mA
IDD2
VDD2,PLL停止,CT=2.67μs
1.5
mA
(HOLD時 図1)
IDD3
VDD2,PLL停止,CT=13.33μs
1.0
mA
(HOLD時 図1)
IDD4
VDD2,PLL停止,CT=40.00μs
0.7
mA
(HOLD時 図1)
IDD5
VDD=5.5V,OSC停止,Ta=25℃
5
μA
(BACK UP時 図2)
VDD=2.5V,OSC停止,Ta=25℃
1
μA
(BACK UP時 図2)


Similar Part No. - LC72322N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC72322 SANYO-LC72322 Datasheet
236Kb / 13P
   Single-Chip Microcontroller with PLL and LCD Driver
LC72322R SANYO-LC72322R Datasheet
205Kb / 13P
   Single-Chip Microcontroller with PLL and LCD Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com