Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Part Name
         Description


HSHCAA114A Datasheet(PDF) 7 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Part No. HSHCAA114A
Description  Humidity Sensor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Homepage  http://www.alps.com
Logo 

   
 7 page
background image
(Page 7/7 )
4-6.
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
Precautions
4-6-1.
保管環境のご注意 
Storage Environment
適切な温度・湿度環境(
5
40
, 40
60
RH
)で保管していただけるようお願いします。
また、塩素や腐食性のあるガスも避けるようお願いします。不適切な環境で保管した場合は、製品特性に
影響する事があります。
Products should be stored at an appropriate temperature and humidity (5 to 40
, 40 to 60%RH).
Keep products away from chlorine and corrosive gas.
The sensor might be damaged when straged in improper condition or excluding this guarantee condition.
4-6-2.
使用時のご注意 
Precaution in use
ESD
耐性は
2
V
HBM
、人体モデル)までの耐性が確認されていますが、本製品は高密度集積回路を搭載した
電子部品の為、組み立ての際は静電気対策をお願いします。
The ESD tolerance is 2kV(HBM). Please manage ESD
 
when assembling.
湿度センサー感湿部へのコンタミネーションの付着には十分ご注意下さい。コンタミネーションが付着した場合
正常な出力値を示さない可能性があります。カバーケースは外さないようお願いします。
揮発性の高い有機溶剤、アルコール等にさらされないようご注意ください。出力ドリフトの原因になります。
Volatile organic solvent and alcohol will affect performance.
高温環境下において高湿
/
低湿に
長時間さらされると出力ドリフトの原因となります。高湿で出力高、
低湿で出力低となります。例えば
50
80%RH
に置くと出力高となり、
50
20%RH
に置くと出力低へ変化します。
本保証条件以外、又は、不適切な条件でご使用された場合、センサが破損することがあります。
The sensor might be damaged when used on an improper condition or excluding this guarantee condition.
In high temperature environment, there is a tendency to drift of the sensor humidity reading. For
example, the reading will drift to high side in 50degC 80%RH, and low side in 50degC 20%RH.
Please note the adhesion of the contamination to humidity sensor. There is a possibility of not
indicating a normal output value when the contamination adheres. Please do not remove the
cover case.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl