Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Part Name
         Description


HSHCAA114A Datasheet(PDF) 4 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Part No. HSHCAA114A
Description  Humidity Sensor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Homepage  http://www.alps.com
Logo 

   
 4 page
background image
(Page 4/ )
4-3.
推奨回路
推奨回路
推奨回路
推奨回路
Recomendation Circuit
HSHCAA114A
MPU(Micro Computer)
(Humidity sensor)
*1.
センサーの接続検出用途でプルダウン抵抗
(Rp)
が必要な場合、抵抗器は
10MΩ
以上が推奨です。
センサ
-
の出力インピーダンスが
28kΩ
で、高インピーダンスの為です。
When Pull-down Resister
Rp) is needed by disconnection detection of the sensor,
connection by resistance of 10Mohm or more is recommended.
Sensor output impedance is 28kohm.It is high impedance.
4-4.
電源電圧立上りシーケンス
電源電圧立上りシーケンス
電源電圧立上りシーケンス
電源電圧立上りシーケンス
Power up sequence
電源電圧
Vdd
は印加開始後、
tr(4.75)
1msec
以下で
4.75V
以上となるように
供給ください。
After applying the power supply, Vdd must become 4.75V or more within tr(4.75V) < 1ms .
4.75V
Vdd
Time
tr(4.75V)
< 1ms
Stabillzed Power
Supply DC+5V
3pin
2pin
1pin
4pin
VDD
Output Voltage
GND
Rp(*1




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl