Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Part Name
         Description


HSHCAA114A Datasheet(PDF) 3 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Part No. HSHCAA114A
Description  Humidity Sensor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Homepage  http://www.alps.com
Logo 

   
 3 page
background image
(Page 3/ )
4-2.
回路構成 製品写真
回路構成 製品写真
回路構成 製品写真
回路構成 製品写真
Schematic
 
Full View
HSHCAA114A
C1=C2=1µF , C3=0.1µF
 
, Regurator:3.0V
4pin
13mm
3pin
2pin
1pin
30
mm
・コネクタ:
S04B-PASK-2
(日本圧着端子製造株式会社製)
 
Connector:S04B-PASK-2(Maker :JST)
・サーミスタ:
NCP18XV103E03RB(
株式会社村田製作所製)
Thermistor:NCP18XV103E03RB(Maker : Murata)
・防湿コート:
1B51NSLU (
エア・ブラウン株式会社)
Coating : 1B51NSLU ( Maker : ARBROWN )
4pin
THout
サーミスタ出力
/Thermistor output
2pin
Vo
出力信号
/Output
3pin
GND
GND
端子番号
/Pin No.
記号
/Name
機能
/Function
pin
VDD
電源
/Supply Voltage
3pin:GND
10
1
2
3
4
5
8
7
6
9
Humidity
Sensor
2pin:Vo
1pin:VDD
4pin:THout
Regurator
Thermister
C2
C3
C1




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl