Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Part Name
         Description


HSHCAA114A Datasheet(PDF) 2 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Part No. HSHCAA114A
Description  Humidity Sensor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Homepage  http://www.alps.com
Logo 

   
 2 page
background image
(Page 2/ )
4-1.
電気特性
電気特性
電気特性
電気特性
Electrical specifications
使用条件 
使用条件 
使用条件 
使用条件 
Operating conditions
電気的仕様 
電気的仕様 
電気的仕様 
電気的仕様 
Electrical specifications
出力(m
V)
28.2
*湿度(
%RH
+141
Outputvoltage(mV)=28.2*Relative humidity(%RH)+141
3900
4017
25/50degC
Thermistor constantB
サーミスタ
B
定数
THb
[K]
3783
10
10.3
25degC
Thermistor resistance
サーミスタ抵抗値
THr
[kΩ]
9.7
1974
(-5%RH
2115
2256
(+5%RH)
5V , 30degC
Output
50%RH
湿度検出出力
@70%RH
Vo70
[mV]
Output
70%RH
湿度検出出力
@50%RH
Vo50
[mV]
1410
(-5%RH)
1551
1692
(+5%RH)
5V , 30degC
-
60
Operating temperature
動作温度範囲
Topr
[
]
-20
28
36
Analog
 
output resistance
出力抵抗
Rout
[kΩ]
20
0.5
-
without thermistor
消費電流
IDD
[
A]
-
Current consumption
5.25
電源電圧
VDD
[V]
4.75
Suppl
y 
voltage
動作湿度範囲
Hrng
[%RH]
0
Humidity range
5
-
100
-
+70
Storage temperature
-0.3
-
100
氷結、結露なきこと
Freezing and dew
condensation :Not
allwed
Storage Humidity
保存温度範囲
Tstr
[deg]
-25
min.
Typ.
保存湿度範囲
H
str
[%RH]
0
最大定格 
最大定格 
最大定格 
最大定格 
Absolute Maximum Ratings
定格電圧
Vlim
[V]
max.
6.5
Absolute limits supply voltage
Notes
Item
Symbol
Unit.
Specification
Humidity Characteristic (Vdd=5V)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Relative humidity(%RH)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl