Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

M69AR048B Datasheet(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

Part # M69AR048B
Description  32 Mbit (2Mb x16) 1.8V Asynchronous PSRAM
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M69AR048B Datasheet(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  M69AR048B Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M69AR048B Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M69AR048B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M69AR048B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M69AR048B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M69AR048B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M69AR048B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M69AR048B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M69AR048B Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 29 page
background image
1/29
October 2005
M69AR048B
32 Mbit (2Mb x16) 1.8V Asynchronous PSRAM
FEATURES SUMMARY
SUPPLY VOLTAGE: 1.65 to 1.95V
ACCESS TIMES: 70ns, 80ns, 85ns
LOW STANDBY CURRENT: 100µA
DEEP POWER-DOWN CURRENT: 10µA
BYTE CONTROL: UB/LB
PROGRAMMABLE PARTIAL ARRAY
COMPATIBLE WITH STANDARD LPSRAM
TRI-STATE COMMON I/O
8 WORD PAGE ACCESS CAPABILITY: 25ns
WIDE OPERATING TEMPERATURE
–TA = –30 to +85°C
PARTIAL POWER-DOWN MODES
Deep Power-Down
4 Mbit Partial Power-Down
8 Mbit Partial Power-Down
–16 Mbit Partial Power-Down
Figure 1. Package
FEATURES SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 1. Package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SUMMARY DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figure 2. Logic Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Table 1. Signal Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figure 3. TFBGA Connections (Top view through package) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SIGNAL DESCRIPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Address Inputs (A0-A20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Data Inputs/Outputs (DQ8-DQ15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Data Inputs/Outputs (DQ0-DQ7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Chip Enable (E1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Chip Enable (E2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Output Enable (G). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Write Enable (W). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Upper Byte Enable (UB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lower Byte Enable (LB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VCC Supply Voltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VSS Ground. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FBGA
TFBGA48 (ZB)
6 x 8mm


Similar Part No. - M69AR048B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M69AW024B STMICROELECTRONICS-M69AW024B Datasheet
429Kb / 29P
   16 Mbit (1M x16) 3V Asynchronous PSRAM
September 2004
M69AW024BE STMICROELECTRONICS-M69AW024BE Datasheet
324Kb / 25P
   16 Mbit (1M x16) 3V Asynchronous PSRAM
M69AW024BE60ZB8F STMICROELECTRONICS-M69AW024BE60ZB8F Datasheet
324Kb / 25P
   16 Mbit (1M x16) 3V Asynchronous PSRAM
M69AW024BL60ZB8T STMICROELECTRONICS-M69AW024BL60ZB8T Datasheet
429Kb / 29P
   16 Mbit (1M x16) 3V Asynchronous PSRAM
September 2004
M69AW024BL70ZB8T STMICROELECTRONICS-M69AW024BL70ZB8T Datasheet
429Kb / 29P
   16 Mbit (1M x16) 3V Asynchronous PSRAM
September 2004
More results

Similar Description - M69AR048B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M69AW048B STMICROELECTRONICS-M69AW048B Datasheet
433Kb / 29P
   32 Mbit (2M x16) 3V Asynchronous PSRAM
November 2004
M69AW024BE STMICROELECTRONICS-M69AW024BE Datasheet
324Kb / 25P
   16 Mbit (1M x16) 3V Asynchronous PSRAM
M69AW024B STMICROELECTRONICS-M69AW024B Datasheet
429Kb / 29P
   16 Mbit (1M x16) 3V Asynchronous PSRAM
September 2004
M69KB128AA STMICROELECTRONICS-M69KB128AA Datasheet
489Kb / 68P
   128 Mbit (8Mb x16) 1.8V Supply, Burst PSRAM
M68AR024D STMICROELECTRONICS-M68AR024D Datasheet
145Kb / 19P
   16 Mbit 1M x16 1.8V Asynchronous SRAM
M68AR128M STMICROELECTRONICS-M68AR128M Datasheet
122Kb / 18P
   2 Mbit (128K x16) 1.8V Asynchronous SRAM
M68AR512D STMICROELECTRONICS-M68AR512D Datasheet
140Kb / 19P
   8 Mbit 512K x16 1.8V Asynchronous SRAM
M27W032 STMICROELECTRONICS-M27W032 Datasheet
365Kb / 23P
   32 Mbit 2Mb x16 3V Supply FlexibleROM??Memory
logo
Numonyx B.V
M36L0T7050T2 NUMONYX-M36L0T7050T2 Datasheet
442Kb / 22P
   128 Mbit (Multiple Bank, Multi-Level, Burst) Flash memory and 32 Mbit (2Mb x16) PSRAM, Multi-Chip Package
logo
STMicroelectronics
M58MR032C STMICROELECTRONICS-M58MR032C Datasheet
396Kb / 52P
   32 Mbit 2Mb x16, Mux I/O, Dual Bank, Burst 1.8V Supply Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com