Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MT16LSDT6464AG-10E Datasheet(PDF) 5 Page - Micron Technology

Part # MT16LSDT6464AG-10E
Description  SYNCHRONOUS DRAM MODULE
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MICRON [Micron Technology]
Direct Link  http://www.micron.com
Logo MICRON - Micron Technology

MT16LSDT6464AG-10E Datasheet(HTML) 5 Page - Micron Technology

  MT16LSDT6464AG-10E Datasheet HTML 1Page - Micron Technology MT16LSDT6464AG-10E Datasheet HTML 2Page - Micron Technology MT16LSDT6464AG-10E Datasheet HTML 3Page - Micron Technology MT16LSDT6464AG-10E Datasheet HTML 4Page - Micron Technology MT16LSDT6464AG-10E Datasheet HTML 5Page - Micron Technology MT16LSDT6464AG-10E Datasheet HTML 6Page - Micron Technology MT16LSDT6464AG-10E Datasheet HTML 7Page - Micron Technology MT16LSDT6464AG-10E Datasheet HTML 8Page - Micron Technology MT16LSDT6464AG-10E Datasheet HTML 9Page - Micron Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
256MB / 512MB (x64)
168-PIN SDRAM DIMMs
32,64 Meg x 64 SDRAM DIMMs
Micron Technology, Inc., reserves the right to change products or specifications without notice.
SD8_16C32_64x64AG_C.fm - Rev. C 11/02
5
©2002, Micron Technology Inc.
Figure 3: Functional Block Diagram
Single Bank Modules
DQM CS#
U8
A0
SA0
SPD
SDA
A1
SA1
A2
SA2
DQ56
DQ57
DQ58
DQ59
DQ60
DQ61
DQ62
DQ63
DQMB7
DQM CS#
U6
DQ48
DQ49
DQ50
DQ51
DQ52
DQ53
DQ54
DQ55
DQMB6
DQM CS#
U4
DQ40
DQ41
DQ42
DQ43
DQ44
DQ45
DQ46
DQ47
DQMB5
DQM CS#
U2
DQ32
DQ33
DQ34
DQ35
DQ36
DQ37
DQ38
DQ39
DQMB4
DQM CS#
U9
DQ24
DQ25
DQ26
DQ27
DQ28
DQ29
DQ30
DQ31
DQMB3
DQM CS#
U7
DQ16
DQ17
DQ18
DQ19
DQ20
DQ21
DQ22
DQ23
DQMB2
DQM CS#
U3
DQ8
DQ9
DQ10
DQ11
DQ12
DQ13
DQ14
DQ15
DQMB1
DQM CS#
U1
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
DQMB0
S2#
S0#
RAS#
CAS#
CKE0
WE#
RAS#: SDRAMs
CAS#: SDRAMs
CKE0: SDRAMs
WE#: SDRAMs
A0-A11: SDRAMs
BA0: SDRAMs
BA1: SDRAMs
A0-A11
BA0
BA1
VDD
VSS
SDRAMs
SDRAMs
10pF
CK1, CK3
U1
U2
U3
U4
U5
CK0
U6
U7
U8
U9
CK2
3.3pF
SCL
WP
U10
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
Notes:
All resistor values are 10
W unless otherwise specified.
Per industry standard, Micron modules use various component speed grades as
referenced in the module part numbering guide at:
www.micron.com/numberguide.
SDRAMs = MT48LC32M8A2TG, Commercial Temperature
SDRAMs = MT48LC32M8A2TG-75 IT, Industrial Temperature


Similar Part No. - MT16LSDT6464AG-10E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micron Technology
MT16LSDT6464A(I) MICRON-MT16LSDT6464A(I) Datasheet
525Kb / 28P
   Synchronous DRAM Module
More results

Similar Description - MT16LSDT6464AG-10E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micron Technology
MT8LSDT3264AY MICRON-MT8LSDT3264AY Datasheet
525Kb / 28P
   Synchronous DRAM Module
MT18LSDT12872AG MICRON-MT18LSDT12872AG Datasheet
979Kb / 29P
   Synchronous DRAM Module
MT9LSDT1672AY MICRON-MT9LSDT1672AY Datasheet
677Kb / 26P
   SYNCHRONOUS DRAM MODULE
MT36LSDT12872G MICRON-MT36LSDT12872G Datasheet
1,002Kb / 30P
   Synchronous DRAM Module
MT36LSDT25672G MICRON-MT36LSDT25672G Datasheet
1,002Kb / 30P
   Synchronous DRAM Module
MT9LSDT872 MICRON-MT9LSDT872 Datasheet
320Kb / 18P
   SYNCHRONOUS DRAM MODULE
MT48LC64M4A2 MICRON-MT48LC64M4A2 Datasheet
1Mb / 62P
   SYNCHRONOUS DRAM
MT48LC32M4A1 MICRON-MT48LC32M4A1 Datasheet
3Mb / 51P
   SYNCHRONOUS DRAM
logo
Eorex Corporation
EM482M3244VTB EOREX-EM482M3244VTB_15 Datasheet
1Mb / 17P
   Synchronous DRAM
EM488M1644VTG EOREX-EM488M1644VTG_15 Datasheet
1Mb / 18P
   Synchronous DRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com