Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

NTE5509 Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Part # NTE5509
Description  Silicon Controlled Rectifier (SCR) 16 Amp
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NTE [NTE Electronics]
Direct Link  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE5509 Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE5509 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE5509 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE5500 thru NTE5509
Silicon Controlled Rectifier (SCR)
16 Amp
Description:
The NTE5500 thru NTE5509 series of industrial–type silicon controlled rectifiers (SCR) are available in
a TO48 style package with a current handling capability to 25 Amps at junction temperatures to +125
°C.
Absolute Maximum Ratings: (TJ = +125°C unless otherwise specified)
Peak Forward Blocking Voltage, VDRM
NTE5500
25V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5501
50V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5502
100V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5503
150V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5504
200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5505
250V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5506
300V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5507
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5508
500V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5509
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Reverse Blocking Voltage (Note1, Note2), VRSM(rep)
NTE5500
25V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5501
50V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5502
100V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5503
150V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5504
200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5505
250V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5506
300V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5507
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5508
500V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5509
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Reverse Blocking Voltage (Transient, Non–Recurrent, t = 5ms Max, Note2), VRSM(non–rep)
NTE5500
35V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5501
75V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5502
150V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5503
225V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5504
300V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5505
350V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5506
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5507
500V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5508
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5509
700V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forward Current RMS (All Conduction Angles), IT
25A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Forward Surge Current (One Cycle, 60Hz, TJ = –65° to +125°C), ITSM
200A
. . . . . . . . . . . . . .
Circuit Fusing Considerations (TJ = –65° to +125°C, t ≤ 8.3ms), I2t
165A2s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note 1. VRSM can be applied on a continuous DC basis without incurring change.
Note 2. VRSM(rep) ratings apply for zero or negative gate voltage.


Similar Part No. - NTE5509

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE55 NTE-NTE55 Datasheet
23Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors High Frequency Driver for Audio Amplifier
NTE5511 NTE-NTE5511 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 5 Amp
NTE5513 NTE-NTE5513 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 5 Amp
NTE5514 NTE-NTE5514 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR)
NTE5516 NTE-NTE5516 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR)
More results

Similar Description - NTE5509

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Central Semiconductor C...
CPS130 CENTRAL-CPS130 Datasheet
37Kb / 1P
   Silicon Controlled Rectifier 16 Amp Sensitive Gate SCR Chip
logo
NTE Electronics
NTE5511 NTE-NTE5511 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 5 Amp
NTE5590 NTE-NTE5590 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 470 Amp
NTE5368 NTE-NTE5368 Datasheet
19Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 125 Amp
NTE5461 NTE-NTE5461 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 10 Amp
NTE5470 NTE-NTE5470 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 5 Amp
NTE5498 NTE-NTE5498 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 12 Amp
NTE5427 NTE-NTE5427 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 7 Amp
NTE5491 NTE-NTE5491 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 10 Amp
NTE5541 NTE-NTE5541 Datasheet
19Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 35 Amp
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com