Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-AS-605-M5 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-AS-605-M5
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-AS-605-M5 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-AS-605-M5 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AS-605-M5 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
data sheet
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
DW - A - 605 - M5
M5
0,8 mm
bündig
noyable
embeddable
Appareil miniature
Boîtier cylindrique M5
Miniature device
Cylindrical housing, M5 threaded
Miniaturausführung
Gehäuse zylindrisch M5
Wichtigste Eigenschaften:
− GehäusezylindrischM5,Länge25mm
(Kabel) / 38 mm (Stecker), Material
Edelstahl V2A
− Betriebsspannung 5...30 VDC, Aus-
gangsstrom ≤ 1 / ≥ 2,2 mA**
− Ausführung gemäss NAMUR (DIN
19234)
(NAMUR = Normen-Arbeitsgemein-
schaft für Mess- und Regeltechnik in
der chemischen Industrie)
Caractéristiques principales:
− Boîtier 25 mm (câble) / 38 mm (con-
necteur) de long, cylindrique M5, en
acier INOX
− Tensiondeservice5...30VDC,courant
à la sortie ≤ 1 / ≥ 2,2 mA**
− Exécution selon NAMUR (DIN 19234)
(NAMUR = Normen-Arbeitsgemein-
schaft für Mess- und Regeltechnik in
der chemischen Industrie)
Main features:
− Housinglength25mm(cable)/38mm
(connector), cylindrical M5, stainless
steel
− Supply voltage 5 ... 30 VDC, output
current ≤ 1 / ≥ 2,2 mA**
− Configuration according to NAMUR
(DIN 19234)
(NAMUR = Normen-Arbeitsgemein-
schaft für Mess- und Regeltechnik in
der chemischen Industrie)
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947-5-2)
Bemessungsschaltabstand sn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
Betriebsspannungsbereich UB
(NAMUR - Bedingungen)
Betriebsspannungsbereich UB
(nicht NAMUR)
Arbeitswiderstand NAMUR
Empfohlener Arbeitswiderstand für
UB = 5...10 V / 10...20 V / 20...30 V
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Schaltfrequenz
Oszillatorfrequenz
Umgebungstemperaturbereich TA
Temperaturdrift von sr
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Schock und Schwingungen
Leitungslänge
Gewicht (Kabel / Stecker)
Schutzart
EMV - Schutz:
IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Gehäusematerial
Aktive Fläche
Anschlusskabel (andere Längen
auf Anfrage)
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947-5-2)
Portée nominale sn
Hystérèse
Cible normalisée
Reproductibilité
Tension de service UB
(conditions NAMUR)
Tension de service UB
(conditions en dehors de NAMUR)
Résistance de charge NAMUR
Résistance recommandée pour
UB = 5...10 V / 10...20 V / 20...30 V
Ondulation admissible
Courant de sortie
Fréquence de commutation
Fréquence d'oscillateur
Plage de température ambiante TA
Dérive en température de sr
Protectioncontre les courts-circuits
Protection contre les inversions
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids (câble / connecteur)
Indice de protection
Protection CEM:
CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Matériau du boîtier
Face sensible
Câble de raccordement (autres
longueurs sur demande)
Technical data:
(according to IEC 60947-5-2)
Rated operating distance sn
Hysteresis
Standard target
Repeat accuracy
Supply voltage range UB
(NAMUR conditions)
Supply voltage range UB
(outside of NAMUR conditions)
NAMUR load resistor
Recommended load resistor for
UB = 5...10 V / 10...20 V / 20...30 V
Max. ripple content
Output current
Switching frequency
Oscillator frequency
Ambient temperature range TA
Temperature drift of sr
Short-circuit protection
Voltage reversal protection
Shocks and vibration
Cable length
Weight (cable / connector)
Degree of protection
EMC protection:
IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Housing material
Sensing face
Connection cable (other lengths on
request)
0,8 mm (bei / à / at 1,65 mA)
keine / aucune / none
5 x 5 x 1 mm
0,01 mm*
7,7 ... 9 VDC
5 ... 30 VDC
1 kΩ
1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ
≤ 20% UB
≤ 1 / ≥ 2,2 mA**
≤ 10'000 Hz
1400 kHz
-25 ... + 70 oC
≤ 10%
eingebaut / intégrée / built-in
-
IEC 60947-5-2 / 7.4
100 m max.
38 g / 8 g
IP 67
-
-
-
-
V2A / acier INOX / stainless steel
POM
PVC2x0,14mm2 / 18 x 0,1 mm
Ø 2 m
Anschlussschema / Schéma de raccordement / Wiring diagram
NAMUR
* (UB = 7,7 ... 9 VDC,TA = 23
oC ± 5 oC)
**(bedämpft/unbedämpft/commuté/non commuté/damped/non-damped)
S8
Last
charge
Load
Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)
(DW - A - 405-M5)


Similar Part No. - DW-AS-605-M5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-605-M12 CONTRINEX-DW-AS-605-M12 Datasheet
272Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter D챕tecteur de proximit챕 inductif
DW-AS-605-M12-120 CONTRINEX-DW-AS-605-M12-120 Datasheet
272Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter D챕tecteur de proximit챕 inductif
DW-AS-605-M18-002 CONTRINEX-DW-AS-605-M18-002 Datasheet
218Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-AS-605-M18-120 CONTRINEX-DW-AS-605-M18-120 Datasheet
218Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-AS-605-M30-002 CONTRINEX-DW-AS-605-M30-002 Datasheet
218Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - DW-AS-605-M5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com